Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
SD403N700230 Datasheet(PDF) 4 Page - SHIELD s.r.l. |
|
SD403N700230 Datasheet(HTML) 4 Page - SHIELD s.r.l. |
4 / 4 page version 091028 DISTRIBUTION BOXES | SCATOLE DISTRIBUZIONE SD40 www.shield.net 43-17 B cable code codice cavo (b1) socket quantity quantità prese max current corrente max A @ 40°C (b5) voltage drop caduta di tensione V @ 1A x 1m (b2)(b5) wires x size fili x sezione n x mm2 (b3) cable material materiale cavo reference riferimento sheath colour colore guaina RAL wires colour colore fili (b6) cable class classe cavo cable temperature temperatura cavo °C cable data sheet scheda cavo 52F 2 8,7 0,06 6+1 x 0,75 pur pvc LiYY11Y bk 9005 N 5 -25...+ 80 MF-HK 62F 2 10,4 0,05 6+1 x 1,00 pur pvc LiYY11Y bk 9005 N 5 -25...+ 80 MF-HK 833 4 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 8 x 0,34 pur pvc LiYY11Y bk 9005 CP4 6 -25...+ 80 MH-PF 835 4 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 8 x 0,34 pvc 60332-3A IEC gy 7035 CP4 5 -15...+ 70 MH-PN 834 6 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 12 x 0,34 pur pvc LiYY11Y bk 9005 CP6 6 -25...+ 80 MH-PF 836 6 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 12 x 0,34 pvc 60332-3A IEC gy 7035 CP6 5 -15...+ 70 MH-PN 845 8 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 16 x 0,34 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 825 8 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 16 x 0,34 pvc 60332-3A IEC gy 7035 C 5 -15...+ 70 MH-PN 875 8 10,4 (4,0) 0,05 (0,09) 2+1 x 1,00 + 16 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 855 8 10,4 (4,0) 0,05 (0,09) 2+1 x 1,00 + 16 x 0,50 pvc 60332-3A IEC bk 9005 C 5 -15...+ 70 MH-PN 846 10 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 20 x 0,34 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 876 10 13,1 (4,0) 0,03 (0,09) 2+1 x 1,50 + 20 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF (b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). (b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see general information); le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere informazioni generali). (b3) example: 3 = three wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground. esempio: 3 = tre conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde. (b5) bigger wire value (smaller wire value); valore del filo più grande (valore del filo più piccolo). (b6) wires colour: N = numbered wires + gn/ye if present; C = din 47100 colours, see table H column ’10 sockets’; CP4 = same as C, but only the wires listed in table H column ‘4 sockets’ CP6 = same as C, but only the wires listed in table H column ‘6 sockets’; colore fili: N = fili numerati + gn/ye se presente; C = colori din 47100, vedere tabella H colonna ’10 prese’; CP4 = come C, ma solo i fili elencati in tabella H colonna ‘4 prese’ CP6 = come C, ma solo i fili elencati in tabella H colonna ‘6 prese’ C length code codice lunghezza (c1) 3000 5000 MT10 MT15 MT20 cable length lunghezza cavo m 3 5 10 15 20 (c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi. D variant code codice variante empty space or 000 spazio vuoto o 000 005 on request a richiesta no variant nessuna variante stainless steel ring ghiera acciaio inox E second side secondo lato empty space spazio vuoto HEJM HEJR description descrizione only stripped cable solo cavo sguainato 19p male contacts, M23 male thread contatti maschio 19p, filetto M23 maschio 19p male contacts, M23 female thread contatti maschio 19p, filetto M23 femmina photo foto H 2 sockets | prese 4 sockets | prese 6 sockets | prese 8 sockets | prese 10 sockets | prese socket terminal terminale presa 7-wire control controllo a 7 fili 11-wire control controllo a 11 fili M23-19p terminal contatto M23-19p 15-wire control controllo a 15 fili M23-19p terminal contatto M23-19p 19-wire control controllo a 19 fili M23-19p terminal contatto M23-19p 23-wire control controllo a 23 fili connector terminal contatto connettore supply alimentazione 1 (V+) n1 bn 19 bn 19 bn 19 bn -- 3 (V-) n2 bu 6 bu 6 bu 6 bu -- 5 (PE) gn/ye gn/ye 12 gn/ye 12 gn/ye 12 gn/ye -- A signal segnale A 4-1 n3 wh 15 wh 15 wh 15 wh -- 4-11 n4 gn 5 gn 5 gn 5 gn -- 4-3 ye 16 ye 16 ye 16 ye -- 4-12 gy 3 gy 3 gy 3 gy -- 4-5 pk 17 pk 17 pk -- 4-13 rd 2 rd 2 rd -- 4-7 bk 11 bk -- 4-14 vt 1 vt -- 4-9 wh/pk -- 4-15 wh/bu -- B signal segnale B 2-1 n5 gy/pk 7 gy/pk 7 gy/pk 7 gy/pk -- 2-11 n6 rd/bu 4 rd/bu 4 rd/bu 4 rd/bu -- 2-3 wh/gn 8 wh/gn 8 wh/gn 8 wh/gn -- 2-12 bn/gn 14 bn/gn 14 bn/gn 14 bn/gn -- 2-5 wh/ye 9 wh/ye 9 wh/ye -- 2-13 ye/bn 13 ye/bn 13 ye/bn -- 2-7 wh/gy 10 wh/gy -- 2-14 gy/bn 18 gy/bn -- 2-9 pk/bn -- 2-15 bn/bu -- (h1) abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange; n1, n2, etc. = numbered wires; PE = ground terminal; abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; n1, n2, ecc. = fili numerati; PE = terminale terra. M23-19p male connector face view vista frontale connettore maschio |
Número de pieza similar - SD403N700230 |
|
Descripción similar - SD403N700230 |