Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

BAS3005A Datasheet(PDF) 4 Page - Infineon Technologies AG

No. de pieza BAS3005A
Descripción Electrónicos  Low VF Schottky Diode
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Página de inicio  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BAS3005A Datasheet(HTML) 4 Page - Infineon Technologies AG

  BAS3005A Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BAS3005A Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BAS3005A Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BAS3005A Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BAS3005A Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BAS3005A Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BAS3005A Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
2007-04-19
4
BAS3005A...
Forward current IF = ƒ (VF)
TA = Parameter
0
0.1
0.2
0.3
0.4
V
0.6
VF
-6
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
A
125 °C
85 °C
25 °C
- 40 °C


Número de pieza similar - BAS3005A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Infineon Technologies A...
BAS3005A-02V INFINEON-BAS3005A-02V Datasheet
815Kb / 8P
   Low VF Schottky Diode
2008-02-11
BAS3005A02V INFINEON-BAS3005A02V Datasheet
1Mb / 35P
   Modular application design kit (MADK) of IM818
Revision 1.4 2021-09-10
BAS3005A02VH6327XTSA1 INFINEON-BAS3005A02VH6327XTSA1 Datasheet
1Mb / 35P
   Modular application design kit (MADK) of IM818
Revision 1.4 2021-09-10
More results

Descripción similar - BAS3005A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Infineon Technologies A...
BAS3005A-02V INFINEON-BAS3005A-02V Datasheet
815Kb / 8P
   Low VF Schottky Diode
2008-02-11
logo
Central Semiconductor C...
CMLM0205 CENTRAL-CMLM0205_15 Datasheet
522Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY DIODE
CMLSH05-4 CENTRAL-CMLSH05-4_15 Datasheet
441Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY DIODE
CMLSH05-4DO CENTRAL-CMLSH05-4DO_15 Datasheet
507Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY DIODE
logo
Infineon Technologies A...
BAS4002S-02LRH INFINEON-BAS4002S-02LRH Datasheet
796Kb / 6P
   Low VF Schottky Diode
2009-02-02
BAS3005S-02LRH INFINEON-BAS3005S-02LRH Datasheet
796Kb / 6P
   Low VF Schottky Diode
2009-02-02
logo
Central Semiconductor C...
CMLSH2-4T CENTRAL-CMLSH2-4T Datasheet
765Kb / 4P
   LOW VF SCHOTTKY DIODE
logo
Infineon Technologies A...
BAS3010S INFINEON-BAS3010S Datasheet
62Kb / 6P
   Low VF Schottky Diode
2007-08-16
BAS3010S-02LRH INFINEON-BAS3010S-02LRH Datasheet
791Kb / 6P
   Low VF Schottky Diode
2009-02-02
logo
Central Semiconductor C...
CPD104R CENTRAL-CPD104R Datasheet
717Kb / 2P
   Schottky Diode Low VF Schottky Diode Chip
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com