Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

IRLML6302GPBF Datasheet(PDF) 3 Page - International Rectifier

No. de pieza IRLML6302GPBF
Descripción Electrónicos  HEXFET POWER MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  IRF [International Rectifier]
Página de inicio  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRLML6302GPBF Datasheet(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRLML6302GPBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRLML6302GPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRLML6302GPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRLML6302GPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRLML6302GPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRLML6302GPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRLML6302GPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRLML6302GPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
IRLML6302GPbF
www.irf.com
3
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 4. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature
0.01
0.1
1
10
0.1
1
10
DS
20µs PULSE WIDTH
T = 25°C
A
-V
, Drain-to-Source Voltage (V)
J
-1.5V
VGS
TOP
- 7.5V
- 5.0V
- 4.0V
- 3.5V
- 3.0V
- 2.5V
- 2.0V
BOTTOM - 1.5V
0.01
0.1
1
10
0.1
1
10
DS
20µs PULSE WIDTH
T = 150°C
A
-V
, Drain-to-Source Voltage (V)
J
VGS
TOP
- 7.5V
- 5.0V
- 4.0V
- 3.5V
- 3.0V
- 2.5V
- 2.0V
BOTTOM - 1.5V
-1.5V
0.01
0.1
1
10
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
T = 25°C
T = 150°C
J
J
GS
A
-V
, Gate-to-Source Voltage (V)
V
= -10V
20µs PULSE WIDTH
DS
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
-60 -40
-20
0
20
40
60
80
100 120 140 160
J
T , Junction Temperature (°C)
A
I = -0.61A
V
= -4.5V
D
GS


Número de pieza similar - IRLML6302GPBF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
ZP Semiconductor
IRLML6302GTRPBF ZPSEMI-IRLML6302GTRPBF Datasheet
287Kb / 2P
   HEXFETPower MOSFET
More results

Descripción similar - IRLML6302GPBF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
International Rectifier
IRF7316 IRF-IRF7316 Datasheet
237Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET
IRF6215 IRF-IRF6215 Datasheet
125Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF530NS IRF-IRF530NS Datasheet
618Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRLMS2002 IRF-IRLMS2002 Datasheet
95Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5301PBF IRF-IRFH5301PBF Datasheet
309Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRLR8726PBF IRF-IRLR8726PBF_09 Datasheet
360Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRLML2502GPBF IRF-IRLML2502GPBF Datasheet
180Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7304QPBF IRF-IRF7304QPBF_10 Datasheet
248Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET
IRFS3107-7PPBF IRF-IRFS3107-7PPBF Datasheet
320Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5106PBF IRF-IRFH5106PBF Datasheet
339Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5406PBF IRF-IRFH5406PBF Datasheet
305Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com