Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FC654601 Datasheet(PDF) 3 Page - Panasonic Semiconductor

No. de pieza FC654601
Descripción Electrónicos  Silicon N-channel MOS FET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Página de inicio  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

FC654601 Datasheet(HTML) 3 Page - Panasonic Semiconductor

  FC654601 Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor FC654601 Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor FC654601 Datasheet HTML 3Page - Panasonic Semiconductor FC654601 Datasheet HTML 4Page - Panasonic Semiconductor FC654601 Datasheet HTML 5Page - Panasonic Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
Ver. AED
This product complies with the RoHS Directive (EU 2002/95/EC).
FC654601
3
ID  VDS
ID  VGS
RDS(on)  VGS
0
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
100
20
40
60
80
0
FC654601_
ID-VDS
Drain-source voltage VDS (V)
2.1 V
2.5 V
VGS = 4.0 V
1.8 V
Ta = 25°C
0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
10−3
10−2
1
10
10−1
102
FC654601_
ID-VGS
Gate-source voltage VGS (V)
Ta = 85°C
30°C
25°C
VDS = 3 V
0
10
2
4
6
8
10−1
1
10
102
FC654601_
RDS(on)-VGS
Gate-source voltage VGS (V)
Ta = 25°C
ID = 0.01 A
FC654601_
RDS(on)-ID
Drain current ID (mA)
1
10
102
10−1
1
10
102
10−1
VGS = 2.5 V
4.0 V
Ta = 25°C
0
10
5
15
20
0
5
10
15
20
25
FC654601_
Ciss , Crss , Coss -VDS
Drain-source voltage VDS (V)
Ciss
Crss
Coss
Ta = 25°C
FC654601_|Yfs|-ID
Drain current ID (mA)
10−3
10−2
10−1
1
1
10
102
103
Ta = 25°C
VDS = 3 V
RDS(on)  ID
PT  Ta
Ciss , Crss , Coss  VDS
Yfs  ID
0
40
120
80
160
0
50
100
200
150
FC654601_ PT-Ta
Ambient temperature Ta (°C)


Número de pieza similar - FC654601

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
PANDUIT CORP.
FC6-12-10Y PANDUIT-FC6-12-10Y Datasheet
133Kb / 3P
   QuickNet MTP Fiber Optic Cassettes
FC6-12-3SY PANDUIT-FC6-12-3SY Datasheet
133Kb / 3P
   QuickNet MTP Fiber Optic Cassettes
FC6-12-3Y PANDUIT-FC6-12-3Y Datasheet
133Kb / 3P
   QuickNet MTP Fiber Optic Cassettes
FC6-24-10Y PANDUIT-FC6-24-10Y Datasheet
133Kb / 3P
   QuickNet MTP Fiber Optic Cassettes
FC6-6-3 PANDUIT-FC6-6-3 Datasheet
133Kb / 3P
   QuickNet MTP Fiber Optic Cassettes
More results

Descripción similar - FC654601

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Renesas Technology Corp
HAT2088R RENESAS-HAT2088R_15 Datasheet
110Kb / 9P
   Silicon N Channel MOS FET Silicon N Channel MOS FET
H5N2802PF RENESAS-H5N2802PF_15 Datasheet
123Kb / 9P
   Silicon N Channel MOS FET Silicon N Channel MOS FET
HAT2093R RENESAS-HAT2093R_15 Datasheet
79Kb / 6P
   Silicon N Channel Power MOS FET Silicon N Channel Power MOS FET
logo
Hitachi Semiconductor
2SK1157 HITACHI-2SK1157 Datasheet
49Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK1301 HITACHI-2SK1301 Datasheet
48Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK1328 HITACHI-2SK1328 Datasheet
33Kb / 6P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK1526 HITACHI-2SK1526 Datasheet
50Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK619 HITACHI-2SK619 Datasheet
35Kb / 1P
   SILICON N-CHANNEL MOS FET
2SK1093 HITACHI-2SK1093 Datasheet
20Kb / 3P
   Silicon N-Channel MOS FET
logo
Panasonic Semiconductor
2SK1228 PANASONIC-2SK1228 Datasheet
35Kb / 2P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK615 PANASONIC-2SK615 Datasheet
35Kb / 2P
   Silicon N-Channel MOS FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com