Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

BTB12-800B Datasheet(PDF) 2 Page - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd

No. de pieza BTB12-800B
Descripción Electrónicos  12A TRIACs
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  JIEJIE [JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd]
Página de inicio  http://www.jiejie-cn.com
Logo JIEJIE - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd

BTB12-800B Datasheet(HTML) 2 Page - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd

  BTB12-800B Datasheet HTML 1Page - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd BTB12-800B Datasheet HTML 2Page - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd BTB12-800B Datasheet HTML 3Page - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd BTB12-800B Datasheet HTML 4Page - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd BTB12-800B Datasheet HTML 5Page - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image


Número de pieza similar - BTB12-800B

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
STMicroelectronics
BTB12-800B STMICROELECTRONICS-BTB12-800B Datasheet
116Kb / 7P
   12A TRIACS
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
BTB12-800B TGS-BTB12-800B Datasheet
64Kb / 1P
   12A TRIACS
logo
Kersemi Electronic Co.,...
BTB12-800B KERSEMI-BTB12-800B Datasheet
1,011Kb / 5P
   12A TRIACS
logo
STMicroelectronics
BTB12-800BRG STMICROELECTRONICS-BTB12-800BRG Datasheet
116Kb / 7P
   12A TRIACS
BTB12-800BRG STMICROELECTRONICS-BTB12-800BRG Datasheet
140Kb / 12P
   12 A Snubberless?? logic level and standard triacs
September 2007 Rev 9
More results

Descripción similar - BTB12-800B

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
JIEJIE MICROELECTRONICS...
JST12FH JIEJIE-JST12FH Datasheet
493Kb / 4P
   12A TRIACs
logo
STMicroelectronics
T1235H STMICROELECTRONICS-T1235H Datasheet
94Kb / 7P
   12A TRIACS
logo
Kersemi Electronic Co.,...
BTB12-700C KERSEMI-BTB12-700C Datasheet
1,011Kb / 5P
   12A TRIACS
BTB12-800C KERSEMI-BTB12-800C Datasheet
1,011Kb / 5P
   12A TRIACS
BTB12-800B KERSEMI-BTB12-800B Datasheet
1,011Kb / 5P
   12A TRIACS
BTA12-600CW KERSEMI-BTA12-600CW Datasheet
1,011Kb / 5P
   12A TRIACS
BTA12-600BW KERSEMI-BTA12-600BW Datasheet
1,011Kb / 5P
   12A TRIACS
BTB12-800BW KERSEMI-BTB12-800BW Datasheet
1,011Kb / 5P
   12A TRIACS
BTA12-700SW KERSEMI-BTA12-700SW Datasheet
1,011Kb / 5P
   12A TRIACS
BTA12-600C KERSEMI-BTA12-600C Datasheet
1,011Kb / 5P
   12A TRIACS
logo
Unisonic Technologies
BTA12A UTC-BTA12A Datasheet
171Kb / 4P
   12A TRIACS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com