Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

BF5030W Datasheet(PDF) 5 Page - Infineon Technologies AG

No. de pieza BF5030W
Descripción Electrónicos  Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Página de inicio  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BF5030W Datasheet(HTML) 5 Page - Infineon Technologies AG

  BF5030W Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BF5030W Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BF5030W Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BF5030W Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BF5030W Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BF5030W Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BF5030W Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BF5030W Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG BF5030W Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 13 page
background image
2009-05-05
5
BF5030...
Total power dissipation Ptot = ƒ(TS)
BF5030, BF5030R
0
15
30
45
60
75
90 105 120 °C
150
TS
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
mW
220
Total power dissipation Ptot = ƒ(TS)
BF5030W
0
15
30
45
60
75
90 105 120 °C
150
TS
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
mA
220
Drain current ID = ƒ(IG1)
 VDS = 3 V, VG2S = 3 V
… VDS = 5 V, VG2S = 4 V
0
10
20
30
µA
50
IG1
0
5
10
15
20
25
mA
35
Output characteristics ID = ƒ(VDS)
VG1S = Parameter
 VDS = 3 V, … VDS = 5 V
0
2
4
6
8
V
12
VDS
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
mA
22
1.2V
1.4V
1V
1.3V
1.4V
1.3V
1.2V
1V


Número de pieza similar - BF5030W

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Infineon Technologies A...
BF5030W INFINEON-BF5030W Datasheet
168Kb / 10P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
2006-04-13
More results

Descripción similar - BF5030W

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Infineon Technologies A...
BF1009S INFINEON-BF1009S Datasheet
251Kb / 5P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
Feb-18-2004
BF5030W INFINEON-BF5030W Datasheet
168Kb / 10P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
2006-04-13
BF2030 INFINEON-BF2030 Datasheet
277Kb / 6P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
Apr-23-2004
BF1009S INFINEON-BF1009S_07 Datasheet
84Kb / 8P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
2007-04-20
BF2040 INFINEON-BF2040_07 Datasheet
210Kb / 11P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
2007-06-01
BF998 INFINEON-BF998 Datasheet
249Kb / 6P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
Feb-13-2004
BF1005 INFINEON-BF1005 Datasheet
252Kb / 5P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
Feb-18-2004
BF1005S INFINEON-BF1005S Datasheet
252Kb / 5P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
Feb-18-2004
logo
Siemens Semiconductor G...
BF2000 SIEMENS-BF2000 Datasheet
19Kb / 3P
   Silicon N Channel MOSFET Tetrode
logo
Infineon Technologies A...
BF1009SW INFINEON-BF1009SW Datasheet
48Kb / 4P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
Jun-28-2001
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com