Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

TDA5250D2 Datasheet(PDF) 7 Page - Infineon Technologies AG

No. de pieza TDA5250D2
Descripción Electrónicos  ASK/FSK 868MHz Wireless Transceiver
Download  94 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Página de inicio  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

TDA5250D2 Datasheet(HTML) 7 Page - Infineon Technologies AG

Back Button TDA5250D2_07 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG TDA5250D2_07 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG TDA5250D2_07 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG TDA5250D2_07 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG TDA5250D2_07 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG TDA5250D2_07 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG TDA5250D2_07 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG TDA5250D2_07 Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG TDA5250D2_07 Datasheet HTML 11Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 94 page
background image
TDA5250 D2
Version 1.7
Data Sheet
7
2007-02-26
page
Table of Contents
TX-Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
3.1.4
Power-Amplifier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
3.2
Crystal Oscillator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
3.2.1
Synthesizer Frequency setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
3.2.2
Transmit/Receive ASK/FSK Frequency Assignment . . . . . . . . .
53
3.2.3
Parasitics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
3.2.4
Calculation of the external capacitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
3.2.5
FSK-switch modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
3.2.6
Finetuning and FSK modulation relevant registers . . . . . . . . . .
58
3.2.7
Chip and System Tolerances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
3.3
IQ-Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
3.4
Data Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
3.5
Limiter and RSSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
3.6
Data Slicer - Slicing Level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
3.6.1
RC Integrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
3.6.2
Peak Detectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
3.6.3
Peak Detector - Analog output signal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
3.6.4
Peak Detector – Power Down Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
3.7
Data Valid Detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68
3.7.1
Frequency Window for Data Rate Detection . . . . . . . . . . . . . . .
70
3.7.2
RSSI threshold voltage - RF input power . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
3.8
Calculation of ON_TIME and OFF_TIME . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
3.9
Example for Self Polling Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72
3.10
Sensitivity Measurements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
3.10.1
Test Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
3.10.2
Sensitivity depending on the ambient Temperature . . . . . . . . .
75
3.10.3
BER performance depending on Supply Voltage . . . . . . . . . . .
76
3.10.4
Datarates and Sensitivity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76
3.10.5
Sensitivity at Frequency Offset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
3.11
Default Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
4
Reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79
4.1
Electrical Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79
4.1.1
Absolute Maximum Ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79
4.1.2
Operating Range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79
4.1.3
AC/DC Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
4.1.4
Digital Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83


Número de pieza similar - TDA5250D2_07

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Infineon Technologies A...
TDA5250D2 INFINEON-TDA5250D2 Datasheet
2Mb / 97P
   ASK/FSK 868MHz Wireless Transceiver
Version 1.6 July 2002
More results

Descripción similar - TDA5250D2_07

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Infineon Technologies A...
TDA5250D2 INFINEON-TDA5250D2 Datasheet
2Mb / 97P
   ASK/FSK 868MHz Wireless Transceiver
Version 1.6 July 2002
TDA5252G2 INFINEON-TDA5252G2 Datasheet
2Mb / 86P
   ASK/FSK 915MHz Wireless Transceiver
Version 1.1, 2007-02-26
TDA5255E1 INFINEON-TDA5255E1 Datasheet
2Mb / 93P
   ASK/FSK 434MHz Wireless Transceiver
Version 1.1, 2002-11-28
TDA5255E1 INFINEON-TDA5255E1_07 Datasheet
2Mb / 91P
   ASK/FSK 434MHz Wireless Transceiver
Version 1.2, 2007-02-26
TDA5251F1 INFINEON-TDA5251F1 Datasheet
2Mb / 88P
   ASK/FSK 315MHz Wireless Transceiver
Version 1.0, 2003-02-18
TDA5251F1 INFINEON-TDA5251F1_07 Datasheet
2Mb / 88P
   ASK/FSK 315MHz Wireless Transceiver
Version 1.1, 2007-02-26
TDA7255V INFINEON-TDA7255V Datasheet
2Mb / 109P
   ASK/FSK 434 MHz Wireless Transceiver
Revision 1.1, 2010-11-10
logo
ATMEL Corporation
ATA5811 ATMEL-ATA5811_06 Datasheet
1Mb / 92P
   UHF ASK/FSK TRANSCEIVER
ATA5423 ATMEL-ATA5423_06 Datasheet
1Mb / 100P
   UHF ASK/FSK Transceiver
ATA5830N ATMEL-ATA5830N_14 Datasheet
862Kb / 24P
   UHF ASK/FSK Transceiver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com