Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

TDK5101F Datasheet(PDF) 5 Page - Infineon Technologies AG

No. de pieza TDK5101F
Descripción Electrónicos  315 MHz ASK/FSK Transmitter in 10-pin Package
Download  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Página de inicio  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

TDK5101F Datasheet(HTML) 5 Page - Infineon Technologies AG

  TDK5101F Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG TDK5101F Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG TDK5101F Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG TDK5101F Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG TDK5101F Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG TDK5101F Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG TDK5101F Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG TDK5101F Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG TDK5101F Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 40 page
background image
TDK5101F
Table of Contents
Page
Data Sheet
5
V 1.3, 2007-09-19
1
Product Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1
Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2
Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3
Application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2
Functional Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.1
Pin Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2
Pin Definition and Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.3
Functional Block Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.4
Functional Block Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.4.1
PLL Synthesizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.4.2
Crystal Oscillator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.4.3
Power Amplifier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.4.4
Power Modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.4.4.1
Power Down Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.4.4.2
PLL Enable Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.4.4.3
Transmit Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.4.4.4
Power mode control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.4.5
Recommended Timing Diagrams for ASK- and FSK-Modulation . . . . . 17
3
Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.1
50 Ohm-Output Testboard Schematic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.2
50 Ohm-Output Testboard Layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.3
Bill of Material (50 Ohm-Output Testboard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.4
Stripline-Antenna Testboard Schematic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.5
Stripline-Antenna Testboard Layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.6
Bill of Material (Stripline-Antenna Testboard)
high power mode, FSK modulation 24
3.7
Bill of Material (Stripline-Antenna Testboard)
low power mode (for Japanese market), FSK modulation 25
3.8
Application Hints on the Crystal Oscillator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.9
Design Hints on the Clock Output (CLKOUT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.10
Application Hints on the Power-Amplifier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4
Reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.1
Electrical Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.1.1
Absolute Maximum Ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.2
Operating Ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.3
AC/DC Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.3.1
AC/DC Characteristic at 3V, 25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.3.2
AC/DC Characteristics at 2.1V ...4.0 V, -40°C ...+125°C . . . . . . . . . . . . 34
5
Package Outlines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37


Número de pieza similar - TDK5101F

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Infineon Technologies A...
TDK5101F INFINEON-TDK5101F Datasheet
498Kb / 34P
   315 MHz ASK/FSK Transmitter in 10-pin Package
Version 0.1 July 2003
More results

Descripción similar - TDK5101F

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Infineon Technologies A...
TDK5111F INFINEON-TDK5111F Datasheet
893Kb / 36P
   315 MHz ASK/FSK Transmitter in 10-pin Package
V 1.1, September 2007
TDK5101F INFINEON-TDK5101F Datasheet
498Kb / 34P
   315 MHz ASK/FSK Transmitter in 10-pin Package
Version 0.1 July 2003
TDK5116F INFINEON-TDK5116F Datasheet
752Kb / 36P
   868 MHz ASK/FSK Transmitter in 10-pin Package
V 1.1, September 2006
TDA7100 INFINEON-TDA7100 Datasheet
1Mb / 41P
   434 MHz ASK/FSK Transmitter in 10-pin Package
V 1.0, May 2007
TDA7110F INFINEON-TDA7110F Datasheet
734Kb / 36P
   434 MHz ASK/FSK Transmitter in 10-pin Package
V 1.0, February 2009
TDK5110F INFINEON-TDK5110F Datasheet
756Kb / 36P
   434 MHz ASK/FSK Transmitter in 10-pin Package
V 1.1, July 2006
TDA7116F INFINEON-TDA7116F Datasheet
731Kb / 36P
   868 MHz ASK/FSK Transmitter in 10-pin Package
V 1.0, March 2009
TDK5100F INFINEON-TDK5100F Datasheet
503Kb / 35P
   434 MHz ASK/FSK Transmitter in 10-pin Package
Version 0.1 July 2003
TDK5100F INFINEON-TDK5100F_08 Datasheet
1Mb / 39P
   434 MHz ASK/FSK Transmitter in 10-pin Package
V 1.2, April 2008
TDK5111 INFINEON-TDK5111 Datasheet
588Kb / 39P
   ASK/FSK Transmitter 315 MHz
Version 1.1 October 2002
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com