Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

DZ1070N Datasheet(PDF) 6 Page - eupec GmbH

No. de pieza DZ1070N
Descripción Electrónicos  Rectifier Diode Module
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  EUPEC [eupec GmbH]
Página de inicio  http://www.eupec.com
Logo EUPEC - eupec GmbH

DZ1070N Datasheet(HTML) 6 Page - eupec GmbH

Back Button DZ1070N Datasheet HTML 2Page - eupec GmbH DZ1070N Datasheet HTML 3Page - eupec GmbH DZ1070N Datasheet HTML 4Page - eupec GmbH DZ1070N Datasheet HTML 5Page - eupec GmbH DZ1070N Datasheet HTML 6Page - eupec GmbH DZ1070N Datasheet HTML 7Page - eupec GmbH DZ1070N Datasheet HTML 8Page - eupec GmbH DZ1070N Datasheet HTML 9Page - eupec GmbH DZ1070N Datasheet HTML 10Page - eupec GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
N
Netz-Dioden-Modul
Rectifier Diode Module
Datenblatt / Data sheet
DZ1070N
BIP AC / 00-09-28, K.-A. Rüther
A21/00
6/9
Seite/page
Diagramme
Diagramme
Durchgangsverluste
Gehäusetemperatur
0
500
1000
1500
2000
0
300
600
900
1200
1500
1800
IFAV [A]
120 ° rec
180 ° sin
180 ° rec
DC
Θ= 60 ° rec
Durchlassverlustleistung je Zweig / On-state power loss per arm PFAV = f(IFAV)
Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle Θ
20
40
60
80
100
120
140
160
0
300
600
900
1200
1500
1800
IFAVM [A]
DC
Θ= 60 ° rec
120 ° rec
180 ° rec
180 ° sin
Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature TC = f(IFAVM)
Strombelastung je Zweig / Current load per arm
Berechungsgrundlage PTAV (Schaltverluste gesondert berücksichtigen)
Calculation base PTAV (switching losses should be considered separately)
Parameter: Stromflußwinkel Θ / Current conduction angle Θ


Número de pieza similar - DZ1070N

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Infineon Technologies A...
DZ1070N18K INFINEON-DZ1070N18K Datasheet
365Kb / 10P
   Pressure contact technology for high reliability
2014-04-17 Revision 3.2
logo
Inchange Semiconductor ...
DZ1070N18K ISC-DZ1070N18K Datasheet
290Kb / 2P
   Rectifier Diode Module
logo
Infineon Technologies A...
DZ1070N22K INFINEON-DZ1070N22K Datasheet
363Kb / 10P
   Pressure contact technology for high reliability
2014-04-17 Revision 3.2
DZ1070N26K INFINEON-DZ1070N26K Datasheet
328Kb / 10P
   Pressure contact technology for high reliability
2017-02-07 Revision 3.1
DZ1070N28K INFINEON-DZ1070N28K Datasheet
319Kb / 10P
   Pressure contact technology for high reliability
2014-04-17 Revision 3.2
More results

Descripción similar - DZ1070N

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
eupec GmbH
DD261N EUPEC-DD261N Datasheet
273Kb / 10P
   Rectifier Diode Module
DD260N EUPEC-DD260N Datasheet
240Kb / 10P
   Rectifier Diode Module
ND350N EUPEC-ND350N Datasheet
242Kb / 10P
   Rectifier Diode Module
DZ950N EUPEC-DZ950N Datasheet
232Kb / 10P
   Rectifier Diode Module
logo
New Jersey Semi-Conduct...
SKKE600 NJSEMI-SKKE600 Datasheet
305Kb / 3P
   Rectifier Diode Module
logo
Inchange Semiconductor ...
DD540N22K ISC-DD540N22K Datasheet
340Kb / 2P
   Diode Rectifier Module
logo
eupec GmbH
DD104N EUPEC-DD104N Datasheet
239Kb / 10P
   Rectifier Diode Module
logo
Infineon Technologies A...
DDB6U85N16L INFINEON-DDB6U85N16L Datasheet
337Kb / 7P
   Rectifier Diode Module
Rev.2
logo
Inchange Semiconductor ...
ND260N12K ISC-ND260N12K Datasheet
340Kb / 2P
   Diode Rectifier Module
logo
eupec GmbH
DZ540N EUPEC-DZ540N Datasheet
274Kb / 10P
   Rectifier Diode Module
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com