Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FP10R12YT3_B4 Datasheet(PDF) 1 Page - eupec GmbH

No. de pieza FP10R12YT3_B4
Descripción Electrónicos  IGBT-modules
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  EUPEC [eupec GmbH]
Página de inicio  http://www.eupec.com
Logo EUPEC - eupec GmbH

FP10R12YT3_B4 Datasheet(HTML) 1 Page - eupec GmbH

  FP10R12YT3_B4 Datasheet HTML 1Page - eupec GmbH FP10R12YT3_B4 Datasheet HTML 2Page - eupec GmbH FP10R12YT3_B4 Datasheet HTML 3Page - eupec GmbH FP10R12YT3_B4 Datasheet HTML 4Page - eupec GmbH FP10R12YT3_B4 Datasheet HTML 5Page - eupec GmbH FP10R12YT3_B4 Datasheet HTML 6Page - eupec GmbH FP10R12YT3_B4 Datasheet HTML 7Page - eupec GmbH FP10R12YT3_B4 Datasheet HTML 8Page - eupec GmbH FP10R12YT3_B4 Datasheet HTML 9Page - eupec GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 11 page
background image
1
Technische Information / technical information
FP10R12YT3_B4
IGBT-Module
IGBT-modules
Vorläufige Daten / preliminary data
IGBT-Wechselrichter / IGBT-inverter
Höchstzulässige Werte / maximum rated values
!"
#
"
$%& '
()
*+,-
*
.
"
.)
$+ ' / ()0 $%& '
()
$+ '
()0 $%& '
()
1+ 234
1+
5
5
#
6
"
7 '
"
1+89
5
:
" *
;
$+ '
()0 $%& '
()
<3<
=0
>
:
!"
#
6
"
*?,-
@A
*
Charakteristische Werte / characteristic values
"
" B
!"
#C
"
1+ '
50 *?, '
*
1+ '
50 *?, '
*
*+, DE<
0=
0
0F
*
*
$%& '
()
$%& '
()
:
#
;
1+ ' 0G "50 *+, ' *?,0 $%& '
()
*?,<H
0
0/
0
*
:
*?, '
*
@
*
I?
0
J)
1
:
;
$%& '
()
?K2<
0
L
!
6 C
'
MN60 $%& '
()0 *+, '
*0 *?, '
*
)KOD
0P
Q
R
;
6 C
'
MN60 $%& '
()0 *+, '
*0 *?, '
*
)SOD
0
Q
!"
"
"
*+, '
*0 *?, '
*0 $%& '
()
1+,-
0
"5
:
!"
"
"
*+, '
*0 *?, '
*0 $%& '
()
1?,-
F
5
!
6T
6
U
V
W
" U
W
1+ '
50 *+, '
*
*?, ' X
*
?32 ' / L
Y 32
0 F
0 F
J
J
$%& '
()
$%& '
()
5
6
U
V
W
" U
W
1+ '
50 *+, '
*
*?, ' X
*
?32 ' / L
S
0
0
J
J
$%& '
()
$%& '
()
5
6T
6
U
V
W
" U
W
1+ '
50 *+, '
*
*?, ' X
*
?3ZZ ' / L
Y 3ZZ
0 =
0G=
J
J
$%& '
()
$%& '
()
Q
6
U
V
W
" U
W
1+ '
50 *+, '
*
*?, ' X
*
?3ZZ ' / L
Z
0 =
0
J
J
$%& '
()
$%& '
()
!
1+ '
50 *+, '
*
*?, ' X
*0 V- '
N
?32 ' / L
!32
0=
0G
"[
"[
$%& '
()
$%& '
()
5
1+ '
50 *+, '
*
*?, ' X
*0 V- '
N
?3ZZ ' / L
!3ZZ
0 P
0
"[
"[
$%& '
()
$%& '
()
6
#)
*?, \
*0 *++ ' =
*
*+,4E] ' *+,- VD+, ^ A
1-+
G
5
$%& '
()
7 \
J 0
1
>C " ;
"
0 _
1:`$
1:`$
<Ha+
0
0/
A>
b
>C " ;
"
0
1:`$ A
1:`$
c7ED<O '
>AU"^ W A
cdSOEDO '
>AU"^ W
<H+e
0
A>


Número de pieza similar - FP10R12YT3_B4

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
eupec GmbH
FP10R12YT3 EUPEC-FP10R12YT3 Datasheet
346Kb / 10P
   IGBT-modules
More results

Descripción similar - FP10R12YT3_B4

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
eupec GmbH
BSM15GP120 EUPEC-BSM15GP120 Datasheet
199Kb / 11P
   IGBT-Modules
logo
IXYS Corporation
L426 IXYS-L426 Datasheet
128Kb / 4P
   IGBT Modules
MWI100-12E8 IXYS-MWI100-12E8 Datasheet
71Kb / 2P
   IGBT Modules
logo
Semikron International
SKM25GAH125D SEMIKRON-SKM25GAH125D Datasheet
166Kb / 5P
   IGBT Modules
SKM200GAL173D SEMIKRON-SKM200GAL173D Datasheet
725Kb / 6P
   IGBT Modules
SKM200GB173D SEMIKRON-SKM200GB173D_08 Datasheet
725Kb / 6P
   IGBT Modules
SKIM300GD126D SEMIKRON-SKIM300GD126D Datasheet
1Mb / 4P
   IGBT Modules
SKM22GD123D SEMIKRON-SKM22GD123D_09 Datasheet
635Kb / 6P
   IGBT modules
SKM100GB173D SEMIKRON-SKM100GB173D Datasheet
563Kb / 4P
   IGBT Modules
SKM145GB123D SEMIKRON-SKM145GB123D Datasheet
599Kb / 4P
   IGBT Modules
SKM200GB173D SEMIKRON-SKM200GB173D Datasheet
704Kb / 4P
   IGBT Modules
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com