Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

KDS127E Datasheet(PDF) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

No. de pieza KDS127E
Descripción Electrónicos  SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Página de inicio  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KDS127E Datasheet(HTML) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

  KDS127E Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KDS127E Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KDS127E Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
2007. 10. 31
2/3
KDS127E
Revision No : 0
FORWARD VOLTAGE VF (V)
IF - VF
IR - VR
REVERSE VOLTAGE VR (V)
REVERSE VOLTAGE VR (V)
CT - VR
f=1MHz
0
0.1
0.4
0.6
0.2
0.8
1.0
1.2
0.001
0.01
1
10
100
0.1
1
10
Ta=25 C
Ta=25 C
0
0.1
20
30
10
40
50
60
70
80
010
15
5
202530
40
35
45
0.001
0.01
1
Ta=25 C
FORWARD VOLTAGE VF (V)
IF - VF
IR - VR
REVERSE VOLTAGE VR (V)
REVERSE VOLTAGE VR (V)
CT - VR
f=1MHz
0
0.1
0.4
0.6
0.2
0.8
1.0
1.2
0.001
0.01
1
10
100
0.1
1
10
Ta=25 C
Ta=25 C
0
0.1
20
30
10
40
50
60
70
80
010
15
5
202530
40
35
45
0.001
0.01
1
Ta=25 C
D1, D3
D2, D4
D1, D3
D2, D4
D1, D3
D2, D4


Número de pieza similar - KDS127E

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
KEC(Korea Electronics)
KDS127E KEC-KDS127E_15 Datasheet
353Kb / 3P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
More results

Descripción similar - KDS127E

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Semtech Corporation
1N4148M SEMTECH-1N4148M Datasheet
133Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE?
1N914 SEMTECH-1N914 Datasheet
88Kb / 1P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
logo
KEC(Korea Electronics)
KDV348E_0911 KEC-KDV348E_0911 Datasheet
46Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
KDV1480 KEC-KDV1480 Datasheet
75Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
KDZ2.0FV KEC-KDZ2.0FV Datasheet
480Kb / 4P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
1SS380_0711 BILIN-1SS380_0711 Datasheet
89Kb / 2P
   Silicon Epitaxial Planar Diode
BAV19WS BILIN-BAV19WS Datasheet
232Kb / 3P
   Silicon Epitaxial Planar Diode
logo
KEC(Korea Electronics)
KDS4148U KEC-KDS4148U Datasheet
82Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
logo
Guangdong Kexin Industr...
MA2ZV03 KEXIN-MA2ZV03 Datasheet
33Kb / 1P
   Silicon Epitaxial Planar Diode
1SV245 KEXIN-1SV245 Datasheet
33Kb / 1P
   Silicon Epitaxial Planar Diode
HSM2694 KEXIN-HSM2694 Datasheet
35Kb / 1P
   Silicon Epitaxial Planar Diode
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com