Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

AM1LH-0512S-FZ Datasheet(PDF) 5 Page - AIMTEC

No. de pieza AM1LH-0512S-FZ
Descripción Electrónicos  1 Watt | DC-DC Converter
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  AIMTEC [AIMTEC]
Página de inicio  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC

AM1LH-0512S-FZ Datasheet(HTML) 5 Page - AIMTEC

  AM1LH-0512S-FZ Datasheet HTML 1Page - AIMTEC AM1LH-0512S-FZ Datasheet HTML 2Page - AIMTEC AM1LH-0512S-FZ Datasheet HTML 3Page - AIMTEC AM1LH-0512S-FZ Datasheet HTML 4Page - AIMTEC AM1LH-0512S-FZ Datasheet HTML 5Page - AIMTEC AM1LH-0512S-FZ Datasheet HTML 6Page - AIMTEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
Series AM1LH-FZ
1 Watt | DC-DC Converter
www.aimtec.com
Tel: +1 514 620 2722
Toll free: + 1 888 9 AIMTEC
(924 6832)
F 051e R12.A
5 of 6
North America only
8.20
(0.32)
Top View
Front View
Side View
1.50
(0.06)
12.80
(0.50)
0.60
(0.02)
2.54
(0.10)
Single 1000Vdc Isolation
1
7.62
(0.30)
11.20
(0.44)
5.00
(0.20)
7.25
(0.29)
7.62
(0.30)
0º~10º angle
2.00
(0.08)
8.20
(0.32)
Top View
Side View
15.20
(0.60)
0.60
(0.02)
2.54
(0.10)
Dual 1000VDC Isolation
1
10.16
(0.40)
11.20
(0.44)
2.00
(0.08)
7.25
(0.32)
Front View
1.50
(0.06)
7.62
(0.30)
0º~10º angle
5.00
(0.20)
Block Diagram
3000Vdc


Número de pieza similar - AM1LH-0512S-FZ

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
List of Unclassifed Man...
AM1L-0303D-N ETC-AM1L-0303D-N Datasheet
530Kb / 4P
   1 watt dc-dc converters
logo
AIMTEC
AM1L-0303D-N AIMTEC-AM1L-0303D-N Datasheet
367Kb / 4P
   0.5 watt dc-dc converters
AM1L-0303D-N AIMTEC-AM1L-0303D-N Datasheet
371Kb / 4P
   0.25 watt dc-dc converters
AM1L-0303D-N AIMTEC-AM1L-0303D-N Datasheet
530Kb / 4P
   1 watt dc-dc converters
logo
List of Unclassifed Man...
AM1L-0303DH30-N ETC-AM1L-0303DH30-N Datasheet
530Kb / 4P
   1 watt dc-dc converters
More results

Descripción similar - AM1LH-0512S-FZ

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
AIMTEC
AM1G-NZ AIMTEC-AM1G-NZ Datasheet
203Kb / 5P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1DR-N-Z AIMTEC-AM1DR-N-Z Datasheet
249Kb / 2P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1D-Z AIMTEC-AM1D-Z Datasheet
286Kb / 8P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1MR-Z AIMTEC-AM1MR-Z Datasheet
346Kb / 3P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1P-Z AIMTEC-AM1P-Z Datasheet
161Kb / 4P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1D-NZ AIMTEC-AM1D-NZ_13 Datasheet
345Kb / 4P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1DR-NZ AIMTEC-AM1DR-NZ_13 Datasheet
221Kb / 2P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1M-NZ AIMTEC-AM1M-NZ_13 Datasheet
214Kb / 3P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1DR-NZ AIMTEC-AM1DR-NZ Datasheet
104Kb / 2P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1LS-NZ AIMTEC-AM1LS-NZ Datasheet
277Kb / 2P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1SS-Z AIMTEC-AM1SS-Z_13 Datasheet
224Kb / 2P
   1 Watt | DC-DC Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com