Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SI4992EY-T1-GE3 Datasheet(PDF) 6 Page - Vishay Siliconix

No. de pieza SI4992EY-T1-GE3
Descripción Electrónicos  Dual N-Channel 75-V (D-S) MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI4992EY-T1-GE3 Datasheet(HTML) 6 Page - Vishay Siliconix

  SI4992EY-T1-GE3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI4992EY-T1-GE3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI4992EY-T1-GE3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI4992EY-T1-GE3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI4992EY-T1-GE3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI4992EY-T1-GE3 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI4992EY-T1-GE3 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI4992EY-T1-GE3 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI4992EY-T1-GE3 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
Vishay Siliconix
Package Information
Document Number: 71192
11-Sep-06
www.vishay.com
1
DIM
MILLIMETERS
INCHES
Min
Max
Min
Max
A
1.35
1.75
0.053
0.069
A1
0.10
0.20
0.004
0.008
B
0.35
0.51
0.014
0.020
C
0.19
0.25
0.0075
0.010
D
4.80
5.00
0.189
0.196
E
3.80
4.00
0.150
0.157
e
1.27 BSC
0.050 BSC
H
5.80
6.20
0.228
0.244
h
0.25
0.50
0.010
0.020
L
0.50
0.93
0.020
0.037
q
0°8°0°8°
S
0.44
0.64
0.018
0.026
ECN: C-06527-Rev. I, 11-Sep-06
DWG: 5498
4
3
1
2
5
6
8
7
H
E
h x 45
C
All Leads
q
0.101 mm
0.004"
L
BA1
A
e
D
0.25 mm (Gage Plane)
SOIC (NARROW): 8-LEAD
JEDEC Part Number: MS-012
S


Número de pieza similar - SI4992EY-T1-GE3

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
SI4992EY VISHAY-SI4992EY Datasheet
64Kb / 5P
   Dual N-Channel 75-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 06-Sep-04
SI4992EY VISHAY-SI4992EY Datasheet
116Kb / 6P
   Dual N-Channel 75-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI4992EY VISHAY-SI4992EY_V01 Datasheet
116Kb / 6P
   Dual N-Channel 75-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Descripción similar - SI4992EY-T1-GE3

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
SI4992EY VISHAY-SI4992EY_V01 Datasheet
116Kb / 6P
   Dual N-Channel 75-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI4992EY VISHAY-SI4992EY Datasheet
64Kb / 5P
   Dual N-Channel 75-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 06-Sep-04
SIS902DN VISHAY-SIS902DN Datasheet
98Kb / 8P
   Dual N-Channel 75-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 20-Apr-09
SUP90N08-6M8P VISHAY-SUP90N08-6M8P_09 Datasheet
176Kb / 7P
   N-Channel 75-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 16-Nov-09
SUM90N08-6M2P VISHAY-SUM90N08-6M2P Datasheet
116Kb / 6P
   N-Channel 75-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 03-Dec-07
SUP90N08-6M8P VISHAY-SUP90N08-6M8P Datasheet
116Kb / 6P
   N-Channel 75-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 03-Dec-07
SUP90N08-4M8P VISHAY-SUP90N08-4M8P Datasheet
104Kb / 6P
   N-Channel 75-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 06-Aug-07
SI7812DN VISHAY-SI7812DN_17 Datasheet
551Kb / 14P
   N-Channel 75-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 29-Dec-08
logo
Analog Power
AM230N07-03B ANALOGPOWER-AM230N07-03B Datasheet
334Kb / 5P
   N-Channel 75-V (D-S) MOSFET
AM90N07-04B ANALOGPOWER-AM90N07-04B Datasheet
364Kb / 5P
   N-Channel 75-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com