Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SI5458DU Datasheet(PDF) 8 Page - Vishay Siliconix

No. de pieza SI5458DU
Descripción Electrónicos  N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI5458DU Datasheet(HTML) 8 Page - Vishay Siliconix

Back Button SI5458DU Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI5458DU Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI5458DU Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI5458DU Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI5458DU Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI5458DU Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI5458DU Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI5458DU Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix SI5458DU Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
www.vishay.com
Document Number: 73203
2
19-Jul-10
Package Information
Vishay Siliconix
PowerPAK® ChipFET® DUAL PAD
Z
D
E
C
A
b
e
H
E2
L
A1
S2 (5)
D2 (6)
D1 (7)
D1 (8)
SI (1)
GI (2)
S2 (3)
G2 (4)
DETAIL Z
Backside view of dual pad
K
K1
G2 (4)
D1 (8) D1 (7)
D2 (6) D2 (5)
SI (1) GI (2)
S2 (3)
MILLIMETERS
INCHES
DIM.
MIN.
NOM.
MAX.
MIN.
NOM.
MAX.
A
0.70
0.75
0.85
0.028
0.030
0.033
A1
0
-
0.05
0
-
0.002
b
0.25
0.30
0.35
0.010
0.012
0.014
C
0.15
0.20
0.25
0.006
0.008
0.010
D
2.92
3.00
3.08
0.115
0.118
0.121
D2
1.07
1.20
1.32
0.042
0.047
0.052
E
1.82
1.90
1.98
0.072
0.075
0.078
E2
0.92
1.05
1.17
0.036
0.041
0.046
e
0.65 BSC
0.026 BSC
H
0.15
0.20
0.25
0.006
0.008
0.010
K
0.20
-
-
0.008
-
-
K1
0.20
-
-
0.008
-
-
L
0.30
0.35
0.40
0.012
0.014
0.016
ECN: C10-0618-Rev. C, 19-Jul-09
DWG: 5940


Número de pieza similar - SI5458DU

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Telefunken
SI5458DU TFUNK-SI5458DU Datasheet
145Kb / 9P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
More results

Descripción similar - SI5458DU

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
SI3456DV VISHAY-SI3456DV Datasheet
61Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 23-Nov-98
SUU50N03-12P VISHAY-SUU50N03-12P Datasheet
60Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Sep-03
SI4894DY VISHAY-SI4894DY Datasheet
129Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
17-May-04
SI4406DY VISHAY-SI4406DY Datasheet
38Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 26-May-03
SI7380DP VISHAY-SI7380DP Datasheet
180Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI733ADP VISHAY-SI733ADP Datasheet
61Kb / 5P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 25-Oct-04
SI4892DY VISHAY-SI4892DY Datasheet
71Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 01-Aug-05
logo
Vaishali Semiconductor
SI4356ADY VAISH-SI4356ADY Datasheet
143Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIRA00DP VISHAY-SIRA00DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA04DP VISHAY-SIRA04DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA14DP VISHAY-SIRA14DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 12-Mar-12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com