Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

1N3015A Datasheet(PDF) 1 Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

No. de pieza 1N3015A
Descripción Electrónicos  Ref/Reg Diode, 5W < P(D) S 10W
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  NJSEMI [New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.]
Página de inicio  http://www.njsemi.com
Logo NJSEMI - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

1N3015A Datasheet(HTML) 1 Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

  1N3015A Datasheet HTML 1Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image


Número de pieza similar - 1N3015A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Microsemi Corporation
1N3015A MICROSEMI-1N3015A Datasheet
215Kb / 4P
   10 WATT ZENER DIODES
logo
Naina Semiconductor ltd...
1N3015A NAINA-1N3015A Datasheet
115Kb / 1P
   10 WATT ZENER DIODES
1N3015AR NAINA-1N3015AR Datasheet
115Kb / 1P
   10 WATT ZENER DIODES
More results

Descripción similar - 1N3015A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N3004BR NJSEMI-1N3004BR Datasheet
97Kb / 1P
   Ref/Reg Diode, 5W < P(D) S 10W
1N3003RB NJSEMI-1N3003RB Datasheet
103Kb / 1P
   Ref/Reg Diode, 5W < P(D) s 10W
1N3007A NJSEMI-1N3007A Datasheet
93Kb / 1P
   Ref/Reg Diode, 5W < P(D) S 10W
1N3005B NJSEMI-1N3005B Datasheet
87Kb / 1P
   Ref/Reg Diode, 5W < P(D) S 10W
1N3008RB NJSEMI-1N3008RB Datasheet
88Kb / 1P
   Ref/Reg Diode, 5W < P(D) S 10W
1N3009 NJSEMI-1N3009 Datasheet
84Kb / 1P
   Ref/Reg Diode, 5W < P(D) S 10W
1N3015 NJSEMI-1N3015 Datasheet
67Kb / 1P
   Ref/Reg Diode, 5W < P(D) S 10W
1N2996A NJSEMI-1N2996A Datasheet
97Kb / 1P
   REF/REG DIODE, 5W < P(D) < 10W
1N2995RB NJSEMI-1N2995RB Datasheet
91Kb / 1P
   REF/REG DIODE, 5W < P(D) < 10W
1N2997B NJSEMI-1N2997B Datasheet
82Kb / 1P
   REF/REG DIODE, 5W < P(D) < 10W
More results


Html Pages

1


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com