Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

1N5257D Datasheet(PDF) 1 Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

No. de pieza 1N5257D
Descripción Electrónicos  REF/REG DIODE, 400MW < P(D) < 1W
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  NJSEMI [New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.]
Página de inicio  http://www.njsemi.com
Logo NJSEMI - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

1N5257D Datasheet(HTML) 1 Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

  1N5257D Datasheet HTML 1Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image


Número de pieza similar - 1N5257D

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Silicon Supplies
1N5257D SS-1N5257D Datasheet
342Kb / 4P
   0.5W Zener Diode
More results

Descripción similar - 1N5257D

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N5225D NJSEMI-1N5225D Datasheet
64Kb / 1P
   REF/REG DIODE, 400MW < P(D) < 1W
1N3581A NJSEMI-1N3581A Datasheet
64Kb / 1P
   Ref/Reg Diode, 400mW < P(D) < 1W
1N5249D NJSEMI-1N5249D Datasheet
77Kb / 1P
   REF/REG DIODE, 400MW < P(D) < 1W
1N5231D NJSEMI-1N5231D Datasheet
153Kb / 1P
   REF/REG DIODE, 400MW < P(D) < 1W
1N5998C NJSEMI-1N5998C Datasheet
67Kb / 1P
   REF / REG DIODE, 400MW < P(D) < 1W
1N5225C NJSEMI-1N5225C Datasheet
67Kb / 1P
   REF/REG DIODE, 400MW < P(D) < 1W
1N4190A NJSEMI-1N4190A Datasheet
70Kb / 1P
   REF/REG DIODE, P(D) = 1W
3EZ3.9D5 NJSEMI-3EZ3.9D5 Datasheet
151Kb / 1P
   Ref/Reg Diode, P(D) = 1W
1N3826A NJSEMI-1N3826A Datasheet
60Kb / 1P
   REF REG DIODE. P(D) = 1W
1N3038B NJSEMI-1N3038B Datasheet
58Kb / 1P
   Ref/Reg Diode, P(D) = 1W
More results


Html Pages

1


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com