Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

LCWJDSH.EC-FRFT-5R8T-L1N2 Datasheet(PDF) 8 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza LCWJDSH.EC-FRFT-5R8T-L1N2
Descripción Electrónicos  Technology: InGaN on Sapphire
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCWJDSH.EC-FRFT-5R8T-L1N2 Datasheet(HTML) 8 Page - OSRAM GmbH

Back Button LCWJDSH.EC-FRFT-5R8T-L1N2 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCWJDSH.EC-FRFT-5R8T-L1N2 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCWJDSH.EC-FRFT-5R8T-L1N2 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCWJDSH.EC-FRFT-5R8T-L1N2 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCWJDSH.EC-FRFT-5R8T-L1N2 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCWJDSH.EC-FRFT-5R8T-L1N2 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LCWJDSH.EC-FRFT-5R8T-L1N2 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LCWJDSH.EC-FRFT-5R8T-L1N2 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LCWJDSH.EC-FRFT-5R8T-L1N2 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 24 page
background image
2012-02-15
8
Version 2.0 - OS-PCN-2012-006-A
LCW JDSH.EC
Color Temperature 3500K
5) page 24
Farbtemperatur 3500K
5) Seite 24
6R
0.4185
0.3902
8S
0.4346
0.4108
0.4223
0.3989
0.4387
0.4197
0.4263
0.3929
0.4430
0.4138
0.4304
0.4018
0.4474
0.4228
7R
0.4223
0.3989
5T
0.4298
0.3867
0.4261
0.4077
0.4342
0.3957
0.4304
0.4018
0.4373
0.3893
0.4346
0.4108
0.4420
0.3985
8R
0.4261
0.4077
6T
0.4342
0.3957
0.4299
0.4165
0.4386
0.4047
0.4346
0.4108
0.4420
0.3985
0.4387
0.4197
0.4467
0.4076
5S
0.4222
0.3840
7T
0.4386
0.4047
0.4263
0.3929
0.4430
0.4138
0.4298
0.3867
0.4467
0.4076
0.4342
0.3957
0.4515
0.4168
6S
0.4263
0.3929
8T
0.4430
0.4138
0.4304
0.4018
0.4474
0.4228
0.4342
0.3957
0.4515
0.4168
0.4386
0.4047
0.4562
0.4260
Group
Gruppe
Cx
Cy
Group
Gruppe
Cx
Cy
5O
0.3889
0.3690
7P
0.4036
0.3898
0.3916
0.3771
0.4067
0.3982
0.3975
0.3731
0.4129
0.3944
0.4006
0.3815
0.4164
0.4029
Group
Gruppe
Cx
Cy
Group
Gruppe
Cx
Cy


Número de pieza similar - LCWJDSH.EC-FRFT-5R8T-L1N2

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
OSRAM GmbH
LCWJDSH.EC OSRAM-LCWJDSH.EC Datasheet
1Mb / 24P
   white SMT package, colored diffused silicone resin
More results

Descripción similar - LCWJDSH.EC-FRFT-5R8T-L1N2

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
SIPAT Co,Ltd
SP42450 SIPAT-SP42450 Datasheet
309Kb / 10P
   SP5T Absorptive Silicon-on-Sapphire
logo
Vishay Siliconix
VLWW960 VISHAY-VLWW960 Datasheet
251Kb / 9P
   Utilizing InGaN technology
Rev. 1.1, 05-Mar-08
VLMW322 VISHAY-VLMW322 Datasheet
217Kb / 8P
   High efficient INGaN technology
Rev. 1.3, 16-May-13
VLMW45R1S1-5K6L-08 VISHAY-VLMW45R1S1-5K6L-08 Datasheet
182Kb / 8P
   High efficient InGaN technology
Rev. 1.4, 03-Aug-15
VLMW41 VISHAY-VLMW41 Datasheet
181Kb / 8P
   High efficient InGaN technology
Rev. 1.8, 03-Aug-15
logo
Seoul Semiconductor
EWT801-S SEOUL-EWT801-S Datasheet
296Kb / 21P
   Package: White PLCC2 White Color Technology: InGan/Gan
logo
Lite-On Technology Corp...
LTL1CHTBK3 LITEON-LTL1CHTBK3 Datasheet
178Kb / 8P
   LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION
LTST-C170TBKT LITEON-LTST-C170TBKT Datasheet
548Kb / 11P
   LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION
logo
Vishay Siliconix
TLHB44K2M1 VISHAY-TLHB44K2M1 Datasheet
104Kb / 5P
   GaN on SiC technology
Rev. 1.2, 14-Oct-14
logo
Hantronix,Inc
HDG12864F-1 HANTRONIX-HDG12864F-1 Datasheet
26Kb / 1P
   Chip On Glass technology
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com