Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

CXA2013M Datasheet(PDF) 10 Page - Sony Corporation

No. de pieza CXA2013M
Descripción Electrónicos  EIAJ Sound Multiplexing Decoder
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  SONY [Sony Corporation]
Página de inicio  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

CXA2013M Datasheet(HTML) 10 Page - Sony Corporation

Back Button CXA2013M Datasheet HTML 6Page - Sony Corporation CXA2013M Datasheet HTML 7Page - Sony Corporation CXA2013M Datasheet HTML 8Page - Sony Corporation CXA2013M Datasheet HTML 9Page - Sony Corporation CXA2013M Datasheet HTML 10Page - Sony Corporation CXA2013M Datasheet HTML 11Page - Sony Corporation CXA2013M Datasheet HTML 12Page - Sony Corporation CXA2013M Datasheet HTML 13Page - Sony Corporation CXA2013M Datasheet HTML 14Page - Sony Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 23 page
background image
Electrical Characteristics Measurement Circuit
V2
C15
4.7µ
C16
C17
V1
C14
4.7µ
C13
0.01µ
DGND
SIGNAL
GENERATOR
I2C BUS DATA
A
MEASURES
(AC VOLTMETER)
FILTER
1kHz
BPF
15kHz LPF
30kHz LPF
C12
0.01µ
R4
10k
C11
4700p
C10
4700p
R1
220
R2
220
R3
10k
X1
SW
C1
C2
C5
C6
0.1µ
C7
0.1µ
C8
0.1µ
C9
0.1µ
C4
9V
Vcc
C3
47µ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
X1
SW


Número de pieza similar - CXA2013M

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Cree, Inc
CXA2011 CREE-CXA2011 Datasheet
920Kb / 12P
   Cree짰 XLamp짰 CXA2011 LED
CXA2011 CREE-CXA2011 Datasheet
1Mb / 12P
   Cree짰 XLamp짰 CXA2011 LED
CXA2011 CREE-CXA2011 Datasheet
1Mb / 14P
   Cree XLamp CXA2011 LED
CXA2011-0000-000P00F00E8 CREE-CXA2011-0000-000P00F00E8 Datasheet
1Mb / 14P
   Cree XLamp CXA2011 LED
CXA2011-0000-000P00F027F CREE-CXA2011-0000-000P00F027F Datasheet
1Mb / 14P
   Cree XLamp CXA2011 LED
More results

Descripción similar - CXA2013M

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Sony Corporation
CXA2202M SONY-CXA2202M Datasheet
415Kb / 2P
   EIAJ Sound Multiplexing Decoder
CXA2020M SONY-CXA2020M Datasheet
247Kb / 18P
   EIAJ Sound Multiplexing Decoder
CXA2202N SONY-CXA2202N Datasheet
211Kb / 2P
   EIAJ Sound Multiplexing Decoder
CXA1518Q SONY-CXA1518Q Datasheet
271Kb / 20P
   EIAJ Sound Multiplexing Decoder
CXA2149Q SONY-CXA2149Q Datasheet
300Kb / 25P
   US Audio Multiplexing Decoder
CXA2054S SONY-CXA2054S Datasheet
514Kb / 38P
   US Audio Multiplexing Decoder
CXA1734S SONY-CXA1734S Datasheet
471Kb / 30P
   US Audio Multiplexing Decoder
CXA2104S SONY-CXA2104S Datasheet
331Kb / 28P
   US Audio Multiplexing Decoder
CXA2174S SONY-CXA2174S Datasheet
310Kb / 29P
   US Audio Multiplexing Decoder
CXA2074Q SONY-CXA2074Q Datasheet
513Kb / 38P
   US Audio Multiplexing Decoder
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com