Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

7499011222A Datasheet(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

No. de pieza 7499011222A
Descripción Electrónicos  LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Página de inicio  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

7499011222A Datasheet(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  7499011222A Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7499011222A Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7499011222A Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Kunde / customer :
Bezeichnung :
description :
A Mechanische Abmessungen / dimensions :
B Lötpad / soldering spec. :
Eigenschaften /
properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Indukivität /
Inductance
Übersetzungsverhältnis
1 : 1
Tx
/ Turns ratio
1 : 1
Rx
-20
-16
-12
-10
-30
-20
-40
-35
-30
D Prüfgeräte / test equipment :
HP4395A
33%
Umgebungstemperatur / temperature:
+25°C
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals :
Basismaterial / base material:
Ferrit/ ferrite
Draht / wire:
Hochspannungsprüfung / Hipot test: 1500Vrms 1min.
geeignet für 10/100Base-TX gemäß IEEE 802.3u /
Gehäuse / housing
LED
1,8-2,8 V/ 20mA
Freigabe erteilt / general release:
..................................................................................
Datum / date
...............................................
KSC
2009-07-08
Geprüft / checked
Name
Datum / date
Kontrolliert / approved
Revision 00
Änderung / modification
..................................................
Luftfeuchtigkeit / humidity:
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2009-07-08
min.
7499011222A
100kHz / 100mV @ 8mA
DC-Bias
TR
min.
min.
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
http://www.we-online.com
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG
dB
3%
Auto MDIX fähig / Auto MDIX capable
Würth Elektronik
..................................................................................
dB
IL
-1.0
CCMR
Thermoplastic UL-94V0
Unterschrift / signature
RL
max.
4UEW 180°C
Betriebstemp. / operating temperature: -40°C - + 85°C
CT
Compliant with IEEE 802.3u for 10/100Base-TX-Applications
G Eigenschaften / general specifications :
E Testbedingungen / test conditions :
Artikelnummer / part number :
C Elektrische Eigenschaften / electrical properties :
LAN-Übertrager WE-RJ45LAN 10/100BaseT
LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT
1-100MHz
100kHz / 100mV
Kunde / customer
10-30MHz @ 100Ω
Kontaktmaterial/ contact plating:
100% tin w. nickel underpalting
30µ"gold plating on contact area
Shield
50µ" nickel
over 0.01" cooper alloy
1-50MHz
50-100MHz
1-30MHz
Crosstalk
Common Mode
Rejection
30-60MHz
60-100MHz
min.
dB
dB
Return Loss
OCL
30-60MHz @ 100Ω
60-80MHz @ 100Ω
350
1-10MHz @ 100Ω
Testbedingungen /
test conditions
µH
Insertion Loss
WE
7499011222A
NRYYWW
dimensions in mm
SEITE 1 VON 3


Número de pieza similar - 7499011222A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
74990112116A WURTH-74990112116A Datasheet
328Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT
More results

Descripción similar - 7499011222A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
74990100011A WURTH-74990100011A Datasheet
207Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT
74990111215A WURTH-74990111215A Datasheet
234Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT
7499010441 WURTH-7499010441 Datasheet
356Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT
7499031001A WURTH-7499031001A Datasheet
354Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT
7498011008 WURTH-7498011008 Datasheet
245Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT
7499011002A WURTH-7499011002A Datasheet
232Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT
74990110030 WURTH-74990110030 Datasheet
201Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT
7497011611A WURTH-7497011611A Datasheet
401Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT
7498010210A WURTH-7498010210A Datasheet
396Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT
2014-12-17 Rev 07
7499051002 WURTH-7499051002 Datasheet
250Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com