Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

74477730 Datasheet(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

No. de pieza 74477730
Descripción Electrónicos  POWER-CHOKE WE-PD
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Página de inicio  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

74477730 Datasheet(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  74477730 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 74477730 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 74477730 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Bezeichnung :
description :
A Mechanische Abmessungen / dimensions :
Amm
Bmm
Cmm
@@FRM 1@@
= Start of winding
Marking = Inductance code
Eigenschaften /
properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Induktivität /
inductance
DC-Widerstand /
DC-resistance
DC-Widerstand /
DC-resistance
Nennstrom /
rated current
Sättigungsstrom /
saturation current
Eigenres.-Frequenz /
self-res.-fequency
33%
Umgebungstemperatur / temperature:
+20°C
100% Sn
MST
04-10-11
JH
00-12-06
Name
Datum / date
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
Geprüft / checked
Änderung / modification
...............................................
..................................................
Kontrolliert / approved
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG
E Testbedingungen / test conditions :
Freigabe erteilt / general release:
Kunde / customer
Würth Elektronik
........................................................................
C Lötpad / soldering spec. :
B Elektrische Eigenschaften / electrical properties :
Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - + 85°C
Basismaterial / base material:
Endoberfläche / finishing electrode:
max.
2,3
typ.
G Eigenschaften / general specifications :
D Prüfgeräte / test equipment :
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2004-10-11
±20%
typ.
A
MHz
74477730
0,25
max.
0,20
Betriebstemp. / operating temperature:
-40°C - + 125°C
Luftfeuchtigkeit / humidity:
HP 4274 A für/for L und/and Q
HP 34401 A für/for IDC und/and RDC
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals :
1 kHz / 0,25V
@ 20°C
Kunde / customer :
SPEICHERDROSSEL WE-PD
POWER-CHOKE WE-PD
Artikelnummer / part number :
1.000,0
3,2700
6,0000
@ 20°C
L
RDC typ
IDC
SRF
∆T=40 K
|∆L/L|<10%
Isat
Typ M
Version 1
Version 2
2,0 ± 0,1
4,5 max.
7,3 ± 0,2
http://www.we-online.com
Datum / date
Testbedingungen /
test conditions
RDC max
µH
It is recommended that the temperature of the part does
not exceed 125°C under worst case operating conditions.
..............................................................................
Unterschrift / signature
Draht / wire:
2SFBW 155°C
Anbindung an Elektrode / soldering wire to plating:
Sn/Ag/Cu - 96.5/3.0/0.5%
Ferrit/ferrite
A
typ.
2,2
1,6
4,8
8,0
1,6
[mm]
A
B
Marking
C
RoHS
compliant
LF
SEITE 1 VON 3


Número de pieza similar - 74477730

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7447773010 WURTH-7447773010 Datasheet
540Kb / 6P
   WE-PD Performance SMT Shielded Power Inductor
001.001
7447773022 WURTH-7447773022 Datasheet
545Kb / 6P
   WE-PD Performance SMT Shielded Power Inductor
001.001
7447773033 WURTH-7447773033 Datasheet
545Kb / 6P
   WE-PD Performance SMT Shielded Power Inductor
001.001
7447773047 WURTH-7447773047 Datasheet
544Kb / 6P
   WE-PD Performance SMT Shielded Power Inductor
001.001
7447773062 WURTH-7447773062 Datasheet
521Kb / 6P
   WE-PD Performance SMT Shielded Power Inductor
001.001
More results

Descripción similar - 74477730

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7447709002 WURTH-7447709002 Datasheet
189Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447715180 WURTH-7447715180 Datasheet
128Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447715330 WURTH-7447715330 Datasheet
128Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447715470 WURTH-7447715470 Datasheet
128Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447715906 WURTH-7447715906 Datasheet
122Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447779003 WURTH-7447779003 Datasheet
104Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447779004 WURTH-7447779004 Datasheet
104Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447785133 WURTH-7447785133 Datasheet
598Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447789147W WURTH-7447789147W Datasheet
279Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
744770282 WURTH-744770282 Datasheet
154Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
744770222 WURTH-744770222 Datasheet
154Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com