Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

BTA16-600 Datasheet(PDF) 4 Page - Apollo Electron Co., Ltd.

No. de pieza BTA16-600
Descripción Electrónicos  Standard Triac
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  APOLLOELECTRON [Apollo Electron Co., Ltd.]
Página de inicio  http://www.aelectron.com
Logo APOLLOELECTRON - Apollo Electron Co., Ltd.

BTA16-600 Datasheet(HTML) 4 Page - Apollo Electron Co., Ltd.

  BTA16-600 Datasheet HTML 1Page - Apollo Electron Co., Ltd. BTA16-600 Datasheet HTML 2Page - Apollo Electron Co., Ltd. BTA16-600 Datasheet HTML 3Page - Apollo Electron Co., Ltd. BTA16-600 Datasheet HTML 4Page - Apollo Electron Co., Ltd. BTA16-600 Datasheet HTML 5Page - Apollo Electron Co., Ltd. BTA16-600 Datasheet HTML 6Page - Apollo Electron Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
TF16A60
4/6
-50
0
50
100
150
0.1
1
10
I
_
GT1
I
_
GT3
I
+
GT1
Junction Temperature [
oC]
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
0.1
1
10
Time (sec)
Fig 8. Transient Thermal Impedance
Fig 7. Gate Trigger Current vs.
Junction Temperature


Número de pieza similar - BTA16-600

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Inchange Semiconductor ...
BTA16-600 ISC-BTA16-600 Datasheet
211Kb / 1P
   isc Triacs
logo
STMicroelectronics
BTA16-600B STMICROELECTRONICS-BTA16-600B Datasheet
67Kb / 5P
   STANDARD TRIACS
logo
Inchange Semiconductor ...
BTA16-600B ISC-BTA16-600B Datasheet
61Kb / 1P
   Triacs
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
BTA16-600B TGS-BTA16-600B Datasheet
93Kb / 1P
   16A TRIACS
logo
Comset Semiconductor
BTA16-600B COMSET-BTA16-600B Datasheet
156Kb / 3P
   TRIAC
More results

Descripción similar - BTA16-600

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Apollo Electron Co., Lt...
TF4A60 APOLLOELECTRON-TF4A60 Datasheet
2Mb / 5P
   Standard Triac
TF8A60 APOLLOELECTRON-TF8A60 Datasheet
2Mb / 6P
   Standard Triac
TF12A80 APOLLOELECTRON-TF12A80 Datasheet
1Mb / 6P
   Standard Triac
TD8A60 APOLLOELECTRON-TD8A60 Datasheet
1Mb / 5P
   Standard Triac
TF6A60 APOLLOELECTRON-TF6A60 Datasheet
3Mb / 6P
   Standard Triac
TF25A60 APOLLOELECTRON-TF25A60 Datasheet
1Mb / 6P
   Standard Triac
TF8A80 APOLLOELECTRON-TF8A80 Datasheet
3Mb / 6P
   Standard Triac
logo
Unisonic Technologies
BTA40 UTC-BTA40_15 Datasheet
170Kb / 3P
   40A STANDARD TRIAC
BTA40 UTC-BTA40 Datasheet
164Kb / 3P
   40A STANDARD TRIAC
logo
STMicroelectronics
BTB04-600SL STMICROELECTRONICS-BTB04-600SL Datasheet
69Kb / 5P
   STANDARD 4A TRIAC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com