Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

AM2G-2405DH30Z Datasheet(PDF) 5 Page - AIMTEC

No. de pieza AM2G-2405DH30Z
Descripción Electrónicos  2 Watt | DC-DC Converter
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  AIMTEC [AIMTEC]
Página de inicio  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC

AM2G-2405DH30Z Datasheet(HTML) 5 Page - AIMTEC

  AM2G-2405DH30Z Datasheet HTML 1Page - AIMTEC AM2G-2405DH30Z Datasheet HTML 2Page - AIMTEC AM2G-2405DH30Z Datasheet HTML 3Page - AIMTEC AM2G-2405DH30Z Datasheet HTML 4Page - AIMTEC AM2G-2405DH30Z Datasheet HTML 5Page - AIMTEC AM2G-2405DH30Z Datasheet HTML 6Page - AIMTEC AM2G-2405DH30Z Datasheet HTML 7Page - AIMTEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
Series AM2G-Z
2 Watt | DC-DC Converter
www.aimtec.com
Tel: +1 514 620 2722
Toll free: + 1 888 9 AIMTEC
(924 6832)
F 051e R11.K
5 of 7
North America only
Pin Out Specification
Dimensions
N.C.: Not Connected
Control ON/OFF pin connection example:
MCU
Vcc-5V
CONVERTER
PIN 3
1N4148
1K
The voltage could be applied trough a limiting resistor and a switching diode. The converter is in a low power mode during
high level phase.
Conducted Emissions:
Pin
1000 & 3000VDC
Single
Dual
1
- V Input
- V Input
2
+ V Input
+ V Input
3
On/Off Control
On/Off Control
5
N.C.
N.C.
6
+ V Output
+ V Output
7
- V Output
Common
8
N.C.
- V Output
C1
L1
100µF/100V
12 µH
21.85
(0.85)
17.78
(0.70)
2.54
(0.10)
9.20
(0.36)
PRINTED
FACE
0.50
(0.02)
0.50
(0.02)
0.25
(0.01)
3.50
(0.14)
9.20
(0.38)
11.10
(0.44)
10.60
(0.42)
3.05
(0.12)
0.50
(0.02)


Número de pieza similar - AM2G-2405DH30Z

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
AIMTEC
AM2G-2405DH30Z AIMTEC-AM2G-2405DH30Z Datasheet
458Kb / 8P
   2 Watt | DC-DC Converter
More results

Descripción similar - AM2G-2405DH30Z

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
AIMTEC
AM2D-RZ AIMTEC-AM2D-RZ_16 Datasheet
407Kb / 6P
   2 Watt | DC-DC Converter
AM2GW-NZ AIMTEC-AM2GW-NZ_16 Datasheet
124Kb / 2P
   2 Watt | DC-DC Converter
AM2GW-Z AIMTEC-AM2GW-Z_16 Datasheet
369Kb / 5P
   2 Watt | DC-DC Converter
AM2L-NZ AIMTEC-AM2L-NZ_16 Datasheet
168Kb / 5P
   2 Watt | DC-DC Converter
AM2S-Z AIMTEC-AM2S-Z_16 Datasheet
551Kb / 5P
   2 Watt | DC-DC Converter
AM2D-RZ AIMTEC-AM2D-RZ Datasheet
263Kb / 5P
   2 Watt | DC-DC Converter
AM2LP-NZ AIMTEC-AM2LP-NZ Datasheet
103Kb / 3P
   2 Watt | DC-DC Converter
AM2N-NZ AIMTEC-AM2N-NZ Datasheet
235Kb / 3P
   2 Watt | DC-DC Converter
AM2GH-Z AIMTEC-AM2GH-Z_13 Datasheet
629Kb / 4P
   2 Watt | DC-DC Converter
AM2GW-Z AIMTEC-AM2GW-Z_13 Datasheet
252Kb / 4P
   2 Watt | DC-DC Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com