Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

744874003 Datasheet(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

No. de pieza 744874003
Descripción Electrónicos  POWER-CHOKE WE-DD
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Página de inicio  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

744874003 Datasheet(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  744874003 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 744874003 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 744874003 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Bezeichnung :
description :
Amm
Bmm
Cmm
Dmm
Emm
Eigenschaften / properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Induktivität (je Wicklg.) /
inductance (each wdg.)
DC-Widerstand (je Wicklg.) /
DC-resistance (each wdg.)
DC-Widerstand (je Wicklg.) /
DC-resistance (each wdg.)
Nennstrom (je Wicklg.)
(1) /
rated Current (each wdg.)
(1)
Sättigungsstrom (je Wicklg.) /
saturation current (each wdg.)
Eigenres.-Frequenz
(2) /
self-res.-frequency
(2)
Nennspannung /
rated Voltage
(1)
both windings driven by rated current will occur
∆T /
(2)
both windings in parallel /
Stromfluss durch beide W icklungen verursachen
∆T
beide W icklungen parallel
33%
Umgebungstemperatur / temperature:
+20°C
Ferrit/ ferrite
OO
09-11-01
Name
Datum / date
typ.
Isat
ΔL/Lo = -10%
8,90
A
typ.
@ 20°
m
Ω
ΔT = 40 K
max.
V
80
UDC
POWER-CHOKE WE-DD
µH
RDC1,2 max
L1,L2
A Mechanische Abmessungen / dimensions:
100 kHz / 5mA
3,3
17,0
RDC1,2 typ
@ 20°
UL-File Number:
E174837
C Lötpad / soldering spec.:
B Elektrische Eigenschaften / electrical properties:
Umgebungstemp. / ambient temperature:
-40°C - + 85°C
45
744874003
DOPPELDROSSEL WE-DD
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2009-11-01
max.
Testbedingungen /
test conditions
22,0
±20%
Artikelnummer / part number :
Kunde / customer :
http://www.we-online.com
Datum / date
..................................................................................
Unterschrift / signature
Kontrolliert / approved
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
Geprüft / checked
...............................................
............................................
It is recommended that the temperature of the part does
not exceed 125°C under worst case operating conditions.
Würth Elektronik
................................................................................
Freigabe erteilt / general release:
D Prüfgeräte / test equipment:
E Testbedingungen / test conditions:
HP E4991A für/for SRF
GMC Metrahit 27I für/for RDC
Luftfeuchtigkeit / humidity:
WK 3260B für/for L und/and IDC
Draht / wire:
2 SFHW; 180°C
Betriebstemperatur / operating temperature: -40°C - + 125°C
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals:
G Eigenschaften / general specifications:
Typ L
Änderung / modification
Version 1
7,3 ± 0,5
4,9 ± 0,2
12,5 max.
1,5 ± 0,2
6,5 max
Kunde / customer
Basismaterial / base material:
m
Ω
IN1,IN2
A
SRF
MHz
4,91
typ.
max.
A
B
C
D
E
12
43
A
[ mm ]
1,0
3,85
6,1
13,8
3,85
2,5
1
2
4
L1
3
L2
Start
Finish
SEITE 1 VON 3


Número de pieza similar - 744874003

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744874001 WURTH-744874001 Datasheet
132Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
744874002 WURTH-744874002 Datasheet
132Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
744874004 WURTH-744874004 Datasheet
132Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
744874006 WURTH-744874006 Datasheet
132Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
More results

Descripción similar - 744874003

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744878006 WURTH-744878006 Datasheet
148Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
744874001 WURTH-744874001 Datasheet
132Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
744874100 WURTH-744874100 Datasheet
132Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
744870004 WURTH-744870004 Datasheet
133Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
744870100 WURTH-744870100 Datasheet
132Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
744870221 WURTH-744870221 Datasheet
132Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
7448700015 WURTH-7448700015 Datasheet
90Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
7448709330 WURTH-7448709330 Datasheet
52Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
744878100 WURTH-744878100 Datasheet
150Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
744877008 WURTH-744877008 Datasheet
162Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com