Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

TLC274ID Datasheet(PDF) 5 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
No. de pieza TLC274ID
Descripción Electrónicos  The TLC274 and TLC279 quad operational amplifiers combine a wide range of input offset voltage grades with low offset voltage drift, high...
Download  53 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  TI [Texas Instruments]
Página de inicio  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TLC274ID Datasheet(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  TLC274ID Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TLC274ID Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TLC274ID Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TLC274ID Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TLC274ID Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TLC274ID Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TLC274ID Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TLC274ID Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TLC274ID Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 53 page
background image
TLC274, TLC274A, TLC274B, TLC274Y, TLC279
LinCMOS PRECISION QUAD OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS092D − SEPTEMBER 1987 − REVISED MARCH 2001
5
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
absolute maximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)
Supply voltage, VDD (see Note 1)
18 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Differential input voltage, VID (see Note 2)
±VDD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input voltage range, VI (any input)
−0.3 V to VDD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input current, II
±5 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Output current, lO (each output)
±30 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total current into VDD
45 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total current out of GND
45 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Duration of short-circuit current at (or below) 25
°C (see Note 3)
unlimited
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Continuous total dissipation
See Dissipation Rating Table
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operating free-air temperature, TA: C suffix
0
°C to 70°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I suffix
−40
°C to 85°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M suffix
−55
°C to 125°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage temperature range
−65
°C to 150°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Case temperature for 60 seconds: FK package
260
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lead temperature 1,6 mm (1/16 inch) from case for 10 seconds: D, N, or PW package
260
°C
. . . . . . . . . . . .
Lead temperature 1,6 mm (1/16 inch) from case for 60 seconds: J package
300
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
† Stresses beyond those listed under “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and
functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under “recommended operating conditions” is not
implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.
NOTES:
1. All voltage values, except differential voltages, are with respect to network ground.
2. Differential voltages are at the noninverting input with respect to the inverting input.
3. The output may be shorted to either supply. Temperature and/or supply voltages must be limited to ensure that the maximum
dissipation rating is not exceeded (see application section).
DISSIPATION RATING TABLE
PACKAGE
TA ≤ 25°C
POWER RATING
DERATING FACTOR
ABOVE TA = 25°C
TA = 70°C
POWER RATING
TA = 85°C
POWER RATING
TA = 125°C
POWER RATING
D
950 mW
7.6 mW/
°C
608 mW
494 mW
FK
1375 mW
11.0 mW/
°C
880 mW
715 mW
275 mW
J
1375 mW
11.0 mW/
°C
880 mW
715 mW
275 mW
N
1575 mW
12.6 mW/
°C
1008 mW
819 mW
PW
700 mW
5.6 mW/
°C
448 mW
recommended operating conditions
C SUFFIX
I SUFFIX
M SUFFIX
UNIT
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
UNIT
Supply voltage, VDD
3
16
4
16
4
16
V
Common-mode input voltage, VIC
VDD = 5 V
− 0.2
3.5
− 0.2
3.5
0
3.5
V
Common-mode input voltage, VIC
VDD = 10 V
− 0.2
8.5
− 0.2
8.5
0
8.5
V
Operating free-air temperature, TA
0
70
−40
85
−55
125
°C


Número de pieza similar - TLC274ID

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Texas Instruments
TLC274ID TI-TLC274ID Datasheet
668Kb / 42P
[Old version datasheet]   LinCMOSE PRECISION QUAD OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC274ID TI-TLC274ID Datasheet
1Mb / 49P
[Old version datasheet]   LinCMOS PRECISION QUAD OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC274IDG4 TI-TLC274IDG4 Datasheet
1Mb / 49P
[Old version datasheet]   LinCMOS PRECISION QUAD OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC274IDR TI-TLC274IDR Datasheet
1Mb / 49P
[Old version datasheet]   LinCMOS PRECISION QUAD OPERATIONAL AMPLIFIERS
More results

Descripción similar - TLC274ID

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
ON Semiconductor
MC33272A ONSEMI-MC33272A_13 Datasheet
325Kb / 16P
   Low Input Offset Voltage Operational Amplifiers
July, 2013 ??Rev. 14
logo
Rohm
BA8522RF ROHM-BA8522RF Datasheet
171Kb / 5P
   LOW OFFSET VOLTAGE DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
New Japan Radio
NJMOP-07 NJRC-NJMOP-07 Datasheet
197Kb / 6P
   ULTRA-LOW OFFSET VOLTAGE, LOW DRIFT OPERATIONAL AMPLIFIER
logo
Rohm
BU5281G ROHM-BU5281G Datasheet
490Kb / 22P
   Low Input Offset Voltage Ground Sense CMOS Operational Amplifiers
logo
KODENSHI_AUK CORP.
PIC7516 KODENSHI-PIC7516 Datasheet
197Kb / 3P
   Low level offset-voltage drift
logo
ON Semiconductor
MC33272A ONSEMI-MC33272A_04 Datasheet
213Kb / 14P
   Single Supply, High Slew Rate, Low Input Offset Voltage Operational Amplifiers
December, 2004 ??Rev. 7
MC33272A ONSEMI-MC33272A_06 Datasheet
317Kb / 16P
   Single Supply, High Slew Rate, Low Input Offset Voltage Operational Amplifiers
October, 2006 ??Rev. 11
logo
National Semiconductor ...
LF411 NSC-LF411 Datasheet
456Kb / 12P
   Low Offset, Low Drift JFET Input Operational Amplifier
logo
Texas Instruments
LF411JAN TI1-LF411JAN_16 Datasheet
1Mb / 18P
[Old version datasheet]   Low Offset, Low Drift JFET Input Operational Amplifier
VLF411QML-SP TI1-VLF411QML-SP Datasheet
1Mb / 19P
[Old version datasheet]   Low Offset, Low Drift JFET Input Operational Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com