Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SD15U50SL Datasheet(PDF) 2 Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

No. de pieza SD15U50SL
Descripción Electrónicos  15A/50V Ultra Low VF Schottky Rectifier
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  LUGUANG [Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd]
Página de inicio  http://www.luguang.cn/web_en/index.html
Logo LUGUANG - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

SD15U50SL Datasheet(HTML) 2 Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

  SD15U50SL Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd SD15U50SL Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd SD15U50SL Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tamb=25
°C, unless otherwise specified)
Symbol
Parameter
Test Condition
Min
Typ
Max
Units
IF = 2A
0.32
0.34
V
IF = 8A
0.40
0.42
V
IF = 10A
0.42
0.47
V
VF
Forward Voltage
IF = 15A
0.47
0.50
V
VR
Reverse Breakdown Voltage
IR = 0.5mA
51
V
IR
Reverse Leakage Current
VR = 50V
0.20
mA
ELECTRICAL CHARACTERISTICS CURVE
http://www.luguang.cn
Email:lge@luguang.cn
SD15U50SL


Número de pieza similar - SD15U50SL

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SD15U100SL LUGUANG-SD15U100SL Datasheet
1Mb / 4P
   10A/100V Low VF Schottky Rectifier
Revision:20210923-P1
SD15U150SL LUGUANG-SD15U150SL Datasheet
1Mb / 4P
   10A/100V Low VF Schottky Rectifier
Revision:20181101-P2
SD15U45SL LUGUANG-SD15U45SL Datasheet
230Kb / 3P
   15A/45V Ultra Low VF Schottky Rectifier
SD15U45SL LUGUANG-SD15U45SL Datasheet
228Kb / 3P
   15A/45V Ultra Low VF Schottky Rectifier
More results

Descripción similar - SD15U50SL

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SD1550SL LUGUANG-SD1550SL Datasheet
840Kb / 4P
   15A/50V Low VF Schottky Rectifier
SD15U45SL LUGUANG-SD15U45SL Datasheet
228Kb / 3P
   15A/45V Ultra Low VF Schottky Rectifier
SD15U45SL LUGUANG-SD15U45SL Datasheet
230Kb / 3P
   15A/45V Ultra Low VF Schottky Rectifier
SD15S45SL LUGUANG-SD15S45SL Datasheet
8Mb / 4P
   15A/45V Low VF Schottky Rectifier
SD15S150SL LUGUANG-SD15S150SL Datasheet
1Mb / 4P
   15A/150V Low VF Schottky Rectifier
Revision:20181101-P1
SD10U50SL LUGUANG-SD10U50SL Datasheet
5Mb / 4P
   10A/50V Low VF Schottky Rectifier
SD10S50SL LUGUANG-SD10S50SL Datasheet
2Mb / 4P
   10A/50V Low VF Schottky Rectifier
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SMPD1560L SECOS-SMPD1560L Datasheet
224Kb / 2P
   60V, 15A Low VF Schottky Barrier Rectifier
logo
Pan Jit International I...
SBT10100VDC PANJIT-SBT10100VDC_16 Datasheet
286Kb / 5P
   ULTRA LOW VF SCHOTTKY RECTIFIER
SBM560VSS PANJIT-SBM560VSS_16 Datasheet
225Kb / 4P
   ULTRA LOW VF SCHOTTKY RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com