Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

DM9328 Datasheet(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

No. de pieza DM9328
Descripción Electrónicos  Dual 8-Bit Shift Register
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

DM9328 Datasheet(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  DM9328 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor DM9328 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor DM9328 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor DM9328 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor DM9328 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
www.fairchildsemi.com
4
Switching Characteristics
VCC = +5.0V, TA = +25°C
CL = 15 pF
Symbol
Parameter
RL = 400Ω
Units
Min
Max
fMAX
Maximum Shift Right Frequency
20
MHz
tPLH
Propagation Delay
20
ns
tPHL
CP to Q7 or Q7
35
tPHL
Propagation Delay MR to Q7
50
ns


Número de pieza similar - DM9328

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
National Semiconductor ...
DM9328N NSC-DM9328N Datasheet
126Kb / 6P
   Dual 8-Bit Shift Register
More results

Descripción similar - DM9328

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
List of Unclassifed Man...
8277 ETC1-8277 Datasheet
103Kb / 2P
   DUAL 8-BIT SHIFT REGISTER
logo
National Semiconductor ...
93L28 NSC-93L28 Datasheet
107Kb / 6P
   Dual 8-Bit Shift Register
9328 NSC-9328 Datasheet
126Kb / 6P
   Dual 8-Bit Shift Register
logo
Fairchild Semiconductor
DM93L28 FAIRCHILD-DM93L28 Datasheet
41Kb / 5P
   Dual 8-Bit Shift Register
logo
Diodes Incorporated
74AHCT595 DIODES-74AHCT595 Datasheet
255Kb / 10P
   8-BIT SHIFT REGISTER 8-BIT OUTPUT REGISTER
logo
Hitachi Semiconductor
HD74AC166 HITACHI-HD74AC166 Datasheet
65Kb / 11P
   8-bit Shift Register
logo
ON Semiconductor
MC10E141 ONSEMI-MC10E141 Datasheet
111Kb / 4P
   8-BIT SHIFT REGISTER
1996 REV 3
logo
Micrel Semiconductor
SY100S341 MICREL-SY100S341_07 Datasheet
89Kb / 6P
   8-BIT SHIFT REGISTER
logo
Renesas Technology Corp
HD74HC95 RENESAS-HD74HC95 Datasheet
90Kb / 7P
   8-bit Shift Register
logo
Micrel Semiconductor
SY10E141 MICREL-SY10E141 Datasheet
63Kb / 4P
   8-BIT SHIFT REGISTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com