Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FDC6305N Datasheet(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor

No. de pieza FDC6305N
Descripción Electrónicos  Dual N-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDC6305N Datasheet(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor

  FDC6305N Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDC6305N Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDC6305N Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDC6305N Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDC6305N Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDC6305N Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDC6305N Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDC6305N Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
1998 Fairchild Semiconductor Corporation
SuperSOT -6 (FS PKG Code 31, 33)
SuperSOTTM-6 Tape and Reel Data and Package Dimensions, continued
September 1998, Rev. A
1:1
Scale 1:1 on letter size paper
Dimensions shown below are in:
inches [millimeters]
Part Weight per unit (gram): 0.0158


Número de pieza similar - FDC6305N

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FDC6305N VBSEMI-FDC6305N Datasheet
1Mb / 9P
   Dual N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
More results

Descripción similar - FDC6305N

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FDS6890A FAIRCHILD-FDS6890A Datasheet
241Kb / 8P
   Dual N-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDC6327C FAIRCHILD-FDC6327C Datasheet
323Kb / 12P
   Dual N & P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDN335N FAIRCHILD-FDN335N Datasheet
210Kb / 8P
   N-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDZ2551N FAIRCHILD-FDZ2551N Datasheet
52Kb / 4P
   Dual N-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM BGA MOSFET
FDC637AN FAIRCHILD-FDC637AN Datasheet
240Kb / 8P
   Single N-Channel, 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDS6875 FAIRCHILD-FDS6875 Datasheet
194Kb / 8P
   Dual P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDZ201N FAIRCHILD-FDZ201N Datasheet
37Kb / 4P
   N-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM BGA MOSFET
FDC640P FAIRCHILD-FDC640P Datasheet
261Kb / 8P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDZ2552P FAIRCHILD-FDZ2552P Datasheet
52Kb / 4P
   Dual P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM BGA MOSFET
FDC638P FAIRCHILD-FDC638P Datasheet
240Kb / 9P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com