Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SI7620DN-T1-GE3 Datasheet(PDF) 7 Page - Vishay Siliconix

No. de pieza SI7620DN-T1-GE3
Descripción Electrónicos  N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI7620DN-T1-GE3 Datasheet(HTML) 7 Page - Vishay Siliconix

Back Button SI7620DN-T1-GE3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI7620DN-T1-GE3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI7620DN-T1-GE3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI7620DN-T1-GE3 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI7620DN-T1-GE3 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI7620DN-T1-GE3 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI7620DN-T1-GE3 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix SI7620DN-T1-GE3 Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix SI7620DN-T1-GE3 Datasheet HTML 11Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 13 page
background image
Document Number: 71656
www.vishay.com
Revison: 03-May-10
1
Package Information
Vishay Siliconix
PowerPAK® 1212-8, (SINGLE/DUAL)
MILLIMETERS
INCHES
DIM.
MIN.
NOM.
MAX.
MIN.
NOM.
MAX.
A
0.97
1.04
1.12
0.038
0.041
0.044
A1
0.00
-
0.05
0.000
-
0.002
b
0.23
0.30
0.41
0.009
0.012
0.016
c
0.23
0.28
0.33
0.009
0.011
0.013
D
3.20
3.30
3.40
0.126
0.130
0.134
D1
2.95
3.05
3.15
0.116
0.120
0.124
D2
1.98
2.11
2.24
0.078
0.083
0.088
D3
0.48
-
0.89
0.019
-
0.035
D4
0.47 TYP.
0.0185 TYP.
D5
2.3 TYP.
0.090 TYP.
E
3.20
3.30
3.40
0.126
0.130
0.134
E1
2.95
3.05
3.15
0.116
0.120
0.124
E2
1.47
1.60
1.73
0.058
0.063
0.068
E3
1.75
1.85
1.98
0.069
0.073
0.078
E4
0.34 TYP.
0.013 TYP.
e
0.65 BSC
0.026 BSC
K
0.86 TYP.
0.034 TYP.
K1
0.35
-
-
0.014
-
-
H
0.30
0.41
0.51
0.012
0.016
0.020
L
0.30
0.43
0.56
0.012
0.017
0.022
L1
0.06
0.13
0.20
0.002
0.005
0.008
θ
-
12°
-
12°
W
0.15
0.25
0.36
0.006
0.010
0.014
M
0.125 TYP.
0.005 TYP.
ECN: S10-0951-Rev. J, 03-May-10
DWG: 5882
3. Dimensions exclusive of mold flash and cutting burrs
1.
Notes:
2
Inch will govern
Dimensions exclusive of mold gate burrs
Backside View of Single Pad
Backside View of Dual Pad
Detail Z
D1
D2
E1
45
1
8
4
3
H
2
1
θ
θ
E2
L
4
3
2
1
A1
Z
K
W
E3
E4
HK
E4
E2
L
E3
L1
2
2
E
H


Número de pieza similar - SI7620DN-T1-GE3

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
SI7621DN VISHAY-SI7621DN Datasheet
111Kb / 7P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 02-Nov-09
SI7623DN VISHAY-SI7623DN Datasheet
580Kb / 13P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 23-Jul-12
SI7625DN VISHAY-SI7625DN Datasheet
131Kb / 7P
   P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 22-Mar-10
SI7625DN VISHAY-SI7625DN Datasheet
602Kb / 13P
   P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI7625DN-T1-GE3 VISHAY-SI7625DN-T1-GE3 Datasheet
131Kb / 7P
   P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 22-Mar-10
More results

Descripción similar - SI7620DN-T1-GE3

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
SIR838DP VISHAY-SIR838DP Datasheet
118Kb / 7P
   N-Channel 150 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 30-Sep-13
logo
Analog Power
AM20N15-250B ANALOGPOWER-AM20N15-250B Datasheet
369Kb / 5P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
AM90N15-16B ANALOGPOWER-AM90N15-16B Datasheet
332Kb / 5P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIR622DP VISHAY-SIR622DP Datasheet
422Kb / 13P
   N-Channel 150 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 23-May-16
logo
Analog Power
AM90N15-20P ANALOGPOWER-AM90N15-20P Datasheet
123Kb / 3P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7846DP-T1-GE3 VISHAY-SI7846DP-T1-GE3 Datasheet
148Kb / 8P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 06-Apr-09
SI7898DP VISHAY-SI7898DP_06 Datasheet
198Kb / 4P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 20-Feb-06
SI4488DY VISHAY-SI4488DY Datasheet
45Kb / 5P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 26-May-03
logo
Analog Power
AM70N15-40P ANALOGPOWER-AM70N15-40P Datasheet
123Kb / 3P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
VBM1158N VBSEMI-VBM1158N Datasheet
658Kb / 8P
   N-Channel 150 V (D-S) MOSFET
15T15GH-HF VBSEMI-15T15GH-HF Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 150 V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com