Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FQA28N50 Datasheet(PDF) 8 Page - Fairchild Semiconductor

No. de pieza FQA28N50
Descripción Electrónicos  500V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQA28N50 Datasheet(HTML) 8 Page - Fairchild Semiconductor

  FQA28N50 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQA28N50 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQA28N50 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQA28N50 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQA28N50 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQA28N50 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQA28N50 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQA28N50 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
  


 =    #
"@!   =




%


G



 !
"

#$%&G



 '(
 ')
 '*
+$%
$+,%
-
.

(5,C51;5H,,;;,+;C;,5:C(I;C(:;>5CHH,C;,5;(J
8,HC;,;558,+;,;15(A515JH5,;5: (5,C51;(H;(J
15(A515J(,55:HC;(8815(5,H;(J8,H,5,H5;,5A;C;,;5K
;5C;,;5+;J(J15;;H;,58(;,5:C,C;,5:CC;,

(5,C51 8,H (,;  (HC,5B; , H; ( ,55(1 8; 5 15; H88,
;+5; , J; >5CH C; ;L8,; >,5; (88,+(1  (5,C51 ;5H,
5;,(5(1
(M
. 1! ! 
 23  "
2"3 2 3 
    
!   "   " "  @  
  N
% (     
!          "
" @    
!   !

    !
! " #$
 %$%
 #
(! 5
!5

   
 !     
 
8 
8 
  
  ""  
    !=
 !

5 
 8 
       
  != 
 !
" 
58 
    
" "    
  


Número de pieza similar - FQA28N50

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FQA28N50 FAIRCHILD-FQA28N50 Datasheet
647Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQA28N50 FAIRCHILD-FQA28N50 Datasheet
826Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQA28N50 ISC-FQA28N50 Datasheet
362Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FQA28N50F FAIRCHILD-FQA28N50F Datasheet
647Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQA28N50F ISC-FQA28N50F Datasheet
275Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Descripción similar - FQA28N50

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FQA13N50CF FAIRCHILD-FQA13N50CF_07 Datasheet
767Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQD3N50C FAIRCHILD-FQD3N50C_08 Datasheet
900Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF5N50CF FAIRCHILD-FQPF5N50CF Datasheet
657Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP5N50S SEMIHOW-HFP5N50S Datasheet
785Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFP13N50S SEMIHOW-HFP13N50S Datasheet
946Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFS13N50S SEMIHOW-HFS13N50S Datasheet
859Kb / 7P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
FQD5N50 TGS-FQD5N50 Datasheet
554Kb / 2P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQD1N50TF FAIRCHILD-FQD1N50TF Datasheet
833Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF9N50YDTU FAIRCHILD-FQPF9N50YDTU Datasheet
723Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQA24N50F FAIRCHILD-FQA24N50F Datasheet
620Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQD1N50 FAIRCHILD-FQD1N50 Datasheet
740Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com