Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FQA6N90 Datasheet(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

No. de pieza FQA6N90
Descripción Electrónicos  900V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQA6N90 Datasheet(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  FQA6N90 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQA6N90 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQA6N90 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQA6N90 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQA6N90 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQA6N90 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQA6N90 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQA6N90 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
  

 
QFET
QFET
QFET
QFET

 
 
          
        
   
!   "   
#    !   
         
!   ! 
    

$ % &'())*+,- (Ω.*,-)*
$ / 0 &)1
$ /0 -21
$  
$ -))3! 
$ 4!!5 " 
  
    
   




*
 * 
())
*
4

0,6781
% &
'
0,-))81
& )
'
4

9 
 
67 %
'
*
: * 
±;)
*
<
 9 '! <
 
2-7
=
4
'! 
 
% &
'
<
+!'! <
 
-( >
=
!5
9?+ !!5
 
& )
*5
9
90,6781
-(>
@
"!678
- 7>
@58
 
+
77A-7)
8

B  
-5> 7 
;))
8





+θ 
 + = 

) %;
8@
+θ
 + ?
) 6&

8@
 + = '"

&)
8@
! "
!
!
!
"
"
"
! "
!
!
!
"
"
"










Número de pieza similar - FQA6N90

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Inchange Semiconductor ...
FQA6N90 ISC-FQA6N90 Datasheet
369Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FQA6N90C FAIRCHILD-FQA6N90C Datasheet
611Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
FQA6N90C FAIRCHILD-FQA6N90C Datasheet
789Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
FQA6N90C FAIRCHILD-FQA6N90C Datasheet
797Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQA6N90C ISC-FQA6N90C Datasheet
331Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Descripción similar - FQA6N90

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FQP2N90 FAIRCHILD-FQP2N90 Datasheet
744Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
FQPF5N90 FAIRCHILD-FQPF5N90 Datasheet
665Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
FQA7N90 FAIRCHILD-FQA7N90 Datasheet
674Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
FQB5N90 FAIRCHILD-FQB5N90 Datasheet
682Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
FQB6N90 FAIRCHILD-FQB6N90 Datasheet
596Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFS6N90 SEMIHOW-HFS6N90 Datasheet
996Kb / 7P
   900V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQB6N90TMAM002 FAIRCHILD-FQB6N90TMAM002 Datasheet
604Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
FQD2N90 FAIRCHILD-FQD2N90_09 Datasheet
847Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
FQA9N90C FAIRCHILD-FQA9N90C Datasheet
680Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
FQA11N90 FAIRCHILD-FQA11N90_07 Datasheet
828Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
logo
Shenzhen Meipusen Semic...
SLP9N90CZ MAPLESMI-SLP9N90CZ Datasheet
1Mb / 7P
   900V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com