Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FQA9N50 Datasheet(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

No. de pieza FQA9N50
Descripción Electrónicos  500V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQA9N50 Datasheet(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  FQA9N50 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQA9N50 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQA9N50 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQA9N50 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQA9N50 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQA9N50 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQA9N50 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQA9N50 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
  
 
  #01 &$
"!#01 &$
2 $ 3"!#01 &$

92


#/
92
52
11:
1;
11:
0



92


#/
92
52
11:
1;
11:
0


92
52
16
-16


 
 


55

52
)
9
92
92
52
16
-16


 
 


55

52
)
9
92
/2 /2




522 55
522
55
52
522

55
/2
52
5


9

 5

/2 /2



/2 /2







522 55
522
55
52
522

55
/2
52
5


9

 5
 5



Número de pieza similar - FQA9N50

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FQA9N90 FAIRCHILD-FQA9N90 Datasheet
679Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
FQA9N90 FAIRCHILD-FQA9N90 Datasheet
814Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
logo
ON Semiconductor
FQA9N90-F109 ONSEMI-FQA9N90-F109 Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET® MOSFET 900 V, 8.6 A, 1.3 Ω
September-2017, Rev. 3
logo
Fairchild Semiconductor
FQA9N90C FAIRCHILD-FQA9N90C Datasheet
680Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
FQA9N90C FAIRCHILD-FQA9N90C Datasheet
798Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
More results

Descripción similar - FQA9N50

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FQA13N50CF FAIRCHILD-FQA13N50CF_07 Datasheet
767Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQD3N50C FAIRCHILD-FQD3N50C_08 Datasheet
900Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF5N50CF FAIRCHILD-FQPF5N50CF Datasheet
657Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP5N50S SEMIHOW-HFP5N50S Datasheet
785Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFP13N50S SEMIHOW-HFP13N50S Datasheet
946Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFS13N50S SEMIHOW-HFS13N50S Datasheet
859Kb / 7P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
FQD5N50 TGS-FQD5N50 Datasheet
554Kb / 2P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQD1N50TF FAIRCHILD-FQD1N50TF Datasheet
833Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF9N50YDTU FAIRCHILD-FQPF9N50YDTU Datasheet
723Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQA24N50F FAIRCHILD-FQA24N50F Datasheet
620Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQD1N50 FAIRCHILD-FQD1N50 Datasheet
740Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com