Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FQAF16N50 Datasheet(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

No. de pieza FQAF16N50
Descripción Electrónicos  500V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQAF16N50 Datasheet(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  FQAF16N50 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQAF16N50 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQAF16N50 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQAF16N50 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQAF16N50 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQAF16N50 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQAF16N50 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQAF16N50 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
  
 
 
 
 
 
   
    

    !" # $%#&##'( # 
)*#+,-./.Ω, 0 
,1-2//-2µ .3.0 
"  !"  //µ 4%(%(  5
6 %   7   # 


  





C*
 C?* 
*,)*4,-()µ'
())


*
∆C*
5∆
C?* 
 
4,-()µ'+ -(6

) (&

*56
4
D:* 
*,())**,)*


%
µ'
*,9))*,%-(6


%)
µ'
4
:C/?
*,&)**,)*


%))
'
4
:C/?+!
*,&)**,)*


%))
'
 
*
: * 
*,*4,-()µ'
& )

( )
*
+
  
+ 
*,%)*4,( 1('

) -(
) &-

   
*,()*4,( 1('

%%


 

4  
*,-(**,)*
,% )E#


-&))
&)))


  

&-(
9-)


+!  

&(
9(

   

 
*,-()*4,%1'
+,-(Ω


9(
%))


+

%=)
&7)


 

%&)
-7)


 

%))
-%)

F
 :
*,9))*4,%1'
*,%)*


1)
7(

F
: 

%9


F
:

-=


     
4
B 


%% &
'
4
B8  


9( -
'
*
 * 
*,)*4,%% &'


% 9
*

+!+ !
*,)*4,%1'
45,%))'5µ

&9)


F
+!+ !

& -

µ


Número de pieza similar - FQAF16N50

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Inchange Semiconductor ...
FQAF16N50 ISC-FQAF16N50 Datasheet
420Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Descripción similar - FQAF16N50

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FQA13N50CF FAIRCHILD-FQA13N50CF_07 Datasheet
767Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQD3N50C FAIRCHILD-FQD3N50C_08 Datasheet
900Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF5N50CF FAIRCHILD-FQPF5N50CF Datasheet
657Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP5N50S SEMIHOW-HFP5N50S Datasheet
785Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFP13N50S SEMIHOW-HFP13N50S Datasheet
946Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFS13N50S SEMIHOW-HFS13N50S Datasheet
859Kb / 7P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
FQD5N50 TGS-FQD5N50 Datasheet
554Kb / 2P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQD1N50TF FAIRCHILD-FQD1N50TF Datasheet
833Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF9N50YDTU FAIRCHILD-FQPF9N50YDTU Datasheet
723Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQA24N50F FAIRCHILD-FQA24N50F Datasheet
620Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQD1N50 FAIRCHILD-FQD1N50 Datasheet
740Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com