Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FQD4N20 Datasheet(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

No. de pieza FQD4N20
Descripción Electrónicos  200V N-Channel MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD4N20 Datasheet(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD4N20 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD4N20 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD4N20 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD4N20 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD4N20 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD4N20 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD4N20 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD4N20 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD4N20 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
  
 

91


#/
91
51
..:
.;
..:
0



91


#/
91
51
..:
.;
..:
0


91
51
.6
<.6


 
 


55

51
)
9
91
91
51
.6
<.6


 
 


55

51
)
9
91
/1 /1




511 55
511
55
51
511

55
/1
51
5


9

 5

/1 /1



/1 /1







511 55
511
55
51
511

55
/1
51
5


9

 5
 5

  #01 &$
"!#01 &$
2 $ 3"!#01 &$


Número de pieza similar - FQD4N20

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FQD4N20 FAIRCHILD-FQD4N20 Datasheet
781Kb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET 200 V, 3.0 A, 1.4
logo
Inchange Semiconductor ...
FQD4N20 ISC-FQD4N20 Datasheet
304Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-08
logo
Fairchild Semiconductor
FQD4N20L FAIRCHILD-FQD4N20L Datasheet
519Kb / 9P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQD4N20L FAIRCHILD-FQD4N20L Datasheet
526Kb / 9P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQD4N20LTF FAIRCHILD-FQD4N20LTF Datasheet
526Kb / 9P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
More results

Descripción similar - FQD4N20

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF48N20 FAIRCHILD-FQAF48N20 Datasheet
666Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FDP39N20 FAIRCHILD-FDP39N20 Datasheet
908Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQD10N20C FAIRCHILD-FQD10N20C_09 Datasheet
729Kb / 9P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOD2210 AOSMD-AOD2210 Datasheet
309Kb / 6P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFW630B KERSEMI-IRFW630B Datasheet
1Mb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Bruckewell Technology L...
MS40N20 BWTECH-MS40N20 Datasheet
765Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP640 SEMIHOW-HFP640 Datasheet
309Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP19N20C FAIRCHILD-FQP19N20C Datasheet
1Mb / 10P
   200V N-Channel MOSFET
FQA34N20 FAIRCHILD-FQA34N20 Datasheet
731Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQP4N20 FAIRCHILD-FQP4N20 Datasheet
688Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQP630 FAIRCHILD-FQP630 Datasheet
745Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com