Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FQP4N20 Datasheet(PDF) 8 Page - Fairchild Semiconductor

No. de pieza FQP4N20
Descripción Electrónicos  200V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQP4N20 Datasheet(HTML) 8 Page - Fairchild Semiconductor

  FQP4N20 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQP4N20 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQP4N20 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQP4N20 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQP4N20 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQP4N20 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQP4N20 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQP4N20 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
  


 <    #
"?!   <




)


G



 !
"

#$%&G



 '(
 ')
 '*
+$%
$+,%
-
.

%6,D61:6H,,::,+:D:,69D%I:D%9:=6DHH,D:,6:%J
8,HD:,:668,+:,:16%B616JH6,:69 %6,D61:%H:%J
16%B616J%,669HD:%8816%6,H:%J8,H,6,H6:,6B:D:,:6K
:6D:,:6+:J%J16::H:,68%:,69D,D:,69DD:,

%6,D61 8,H %,:  %HD,6C: , H: % ,66%1 8: 6 16: H88,
:+6: , J: =6DH D: :L8,: =,6: %88,+%1  %6,D61 :6H,
6:,%6%1
%M
. 1! ! 
 24  "
2"4 2 4 
    
!   "   " "  ?  
  N
) %     
!          "
" ?    
!   !

    !"
   !"
#"#
 !
%! 6
!6

   
 !     
 
8 
8 
  
  ""  
    !<
 !

6 
 8 
       
  !< 
 !
" 
68 
    
" "    
  


Número de pieza similar - FQP4N20

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FQP4N20 FAIRCHILD-FQP4N20 Datasheet
506Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FQP4N20 VBSEMI-FQP4N20 Datasheet
2Mb / 9P
   N-Channel 200 V (D-S) MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQP4N20 ISC-FQP4N20 Datasheet
302Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
logo
Fairchild Semiconductor
FQP4N20L FAIRCHILD-FQP4N20L Datasheet
506Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
More results

Descripción similar - FQP4N20

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF48N20 FAIRCHILD-FQAF48N20 Datasheet
666Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FDP39N20 FAIRCHILD-FDP39N20 Datasheet
908Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQD10N20C FAIRCHILD-FQD10N20C_09 Datasheet
729Kb / 9P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOD2210 AOSMD-AOD2210 Datasheet
309Kb / 6P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFW630B KERSEMI-IRFW630B Datasheet
1Mb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Bruckewell Technology L...
MS40N20 BWTECH-MS40N20 Datasheet
765Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP640 SEMIHOW-HFP640 Datasheet
309Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP19N20C FAIRCHILD-FQP19N20C Datasheet
1Mb / 10P
   200V N-Channel MOSFET
FQA34N20 FAIRCHILD-FQA34N20 Datasheet
731Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQP630 FAIRCHILD-FQP630 Datasheet
745Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com