Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FQP5N30 Datasheet(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

No. de pieza FQP5N30
Descripción Electrónicos  300V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQP5N30 Datasheet(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  FQP5N30 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQP5N30 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQP5N30 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQP5N30 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQP5N30 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQP5N30 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQP5N30 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQP5N30 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
  
 
 
 
 

   
    

    !" # $%#&##'( # 
)*#+,-./.Ω, 0 
, -1//-1µ .2.0 
"  !"  //µ 3%(%(  4
5 %   6   # 


 





C+
 C?+ 
+-*+6-7&*µ(
)**


+
∆C+
$∆
C?+ 
 
6-7&*µ(, 7&8

* 7:

+$8
6
D;+ 
+-)**++-*+


0
µ(
+-7'*+-07&8


0*
µ(
6
;C1?
+-)*++-*+


0**
(
6
;C1?,!
+-)*++-*+


0**
(
 
+
; + 
+-+6-7&*µ(
) *

& *
+
,
  
, 
+-0*+6-7 >(

* :3
* .

   
+-&*+6-7 >(

) 7


 

6  
+-7&++-*+
-0 *E#


))*
')*


  

>*
.*


,!  

. &
0)

   

 
+-0&*+6-& '(
,-7&Ω


00
)7


,

&&
07*


 

0>
'&


 

7>
:&

F
 ;
+-7'*+6-& '(
+-0*+


. 3
0)

F
; 

7 '


F
;

& 0


     
6
B 


& '
(
6
B9  


70 :
(
+
 + 
+-*+6-& '(


0 &
+

,!, !
+-*+6-& '(
6$-0**($µ

0)*


F
,!, !

* :

µ


Número de pieza similar - FQP5N30

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FQP5N15 FAIRCHILD-FQP5N15 Datasheet
717Kb / 8P
   150V N-CHANNEL MOSFET
FQP5N20 FAIRCHILD-FQP5N20 Datasheet
688Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQP5N20 ISC-FQP5N20 Datasheet
301Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
logo
Fairchild Semiconductor
FQP5N20L FAIRCHILD-FQP5N20L Datasheet
605Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQP5N40 FAIRCHILD-FQP5N40 Datasheet
695Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
More results

Descripción similar - FQP5N30

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FQB9N30 FAIRCHILD-FQB9N30 Datasheet
647Kb / 9P
   300V N-Channel MOSFET
FDP46N30 FAIRCHILD-FDP46N30 Datasheet
697Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMU5N30 KERSEMI-KSMU5N30 Datasheet
1Mb / 8P
   300V N-CHANNEL MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF5N30 FAIRCHILD-FQPF5N30 Datasheet
763Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
FQB5N30 FAIRCHILD-FQB5N30 Datasheet
770Kb / 9P
   300V N-Channel MOSFET
FQPF14N30 FAIRCHILD-FQPF14N30 Datasheet
717Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMD2N30 KERSEMI-KSMD2N30 Datasheet
1Mb / 8P
   300V N-CHANNEL MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP3N30 FAIRCHILD-FQP3N30 Datasheet
708Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
FQA26N30 FAIRCHILD-FQA26N30 Datasheet
702Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
FQA44N30 FAIRCHILD-FQA44N30 Datasheet
745Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com