Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SI2325DS-T1-GE3 Datasheet(PDF) 6 Page - Vishay Siliconix

No. de pieza SI2325DS-T1-GE3
Descripción Electrónicos  P-Channel 150-V (D-S) MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI2325DS-T1-GE3 Datasheet(HTML) 6 Page - Vishay Siliconix

  SI2325DS-T1-GE3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI2325DS-T1-GE3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI2325DS-T1-GE3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI2325DS-T1-GE3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI2325DS-T1-GE3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI2325DS-T1-GE3 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI2325DS-T1-GE3 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI2325DS-T1-GE3 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI2325DS-T1-GE3 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
Vishay Siliconix
Package Information
Document Number: 71196
09-Jul-01
www.vishay.com
1
SOT-23 (TO-236): 3-LEAD
b
E
E1
1
3
2
S
e
e1
D
A2
A
A1
C
Seating Plane
0.10 mm
0.004"
C
C
L1
L
q
Gauge Plane
Seating Plane
0.25 mm
Dim
MILLIMETERS
INCHES
Min
Max
Min
Max
A
0.89
1.12
0.035
0.044
A1
0.01
0.10
0.0004
0.004
A2
0.88
1.02
0.0346
0.040
b
0.35
0.50
0.014
0.020
c
0.085
0.18
0.003
0.007
D
2.80
3.04
0.110
0.120
E
2.10
2.64
0.083
0.104
E1
1.20
1.40
0.047
0.055
e
0.95 BSC
0.0374 Ref
e1
1.90 BSC
0.0748 Ref
L
0.40
0.60
0.016
0.024
L1
0.64 Ref
0.025 Ref
S
0.50 Ref
0.020 Ref
q
3°8°
3°8°
ECN: S-03946-Rev. K, 09-Jul-01
DWG: 5479


Número de pieza similar - SI2325DS-T1-GE3

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
SI2325DS-T1-E3 VISHAY-SI2325DS-T1-E3 Datasheet
89Kb / 6P
   P-Channel 150-V (D-S) MOSFET
S-42449-Rev. A, 10-Jan-05
More results

Descripción similar - SI2325DS-T1-GE3

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Analog Power
AM10P15-550D ANALOGPOWER-AM10P15-550D Datasheet
322Kb / 5P
   P-Channel 150-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4409DY VISHAY-SI4409DY Datasheet
196Kb / 4P
   P-Channel 150-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 16-Jul-07
SI7117DN-T1-GE3 VISHAY-SI7117DN-T1-GE3 Datasheet
561Kb / 13P
   P-Channel 150 V (D-S) MOSFET
Rev. C, 11-Apr-11
logo
Guangdong Kexin Industr...
KI2325DS KEXIN-KI2325DS Datasheet
52Kb / 2P
   P-Channel 150-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4455DY VISHAY-SI4455DY_V01 Datasheet
191Kb / 9P
   P-Channel 150-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI7439DP VISHAY-SI7439DP_V01 Datasheet
375Kb / 12P
   P-Channel 150 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI4455DY VISHAY-SI4455DY Datasheet
140Kb / 4P
   P-Channel 150-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 18-Aug-08
SI2325DS VISHAY-SI2325DS Datasheet
89Kb / 6P
   P-Channel 150-V (D-S) MOSFET
S-42449-Rev. A, 10-Jan-05
logo
Analog Power
AM90P15-30P ANALOGPOWER-AM90P15-30P Datasheet
339Kb / 5P
   P-Channel 150-V (D-S) MOSFET
AM90P15-60P ANALOGPOWER-AM90P15-60P Datasheet
343Kb / 5P
   P-Channel 150-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI3437DV VISHAY-SI3437DV_15 Datasheet
199Kb / 12P
   P-Channel 150-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 04-May-09
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com