Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FDS89161LZ Datasheet(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor

No. de pieza FDS89161LZ
Descripción Electrónicos  Max rDS(on) = 105 m廓 at VGS = 10 V, ID = 2.7 A
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDS89161LZ Datasheet(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor

  FDS89161LZ Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDS89161LZ Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDS89161LZ Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDS89161LZ Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDS89161LZ Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDS89161LZ Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDS89161LZ Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
Mouser Electronics
Authorized Distributor
Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:
Fairchild Semiconductor:
FDS89161LZ


Número de pieza similar - FDS89161LZ

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FDS89161 FAIRCHILD-FDS89161 Datasheet
266Kb / 6P
   Dual N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 100 V, 2.7 A, 105 m廓
logo
Guangdong Kexin Industr...
FDS89161 KEXIN-FDS89161 Datasheet
2Mb / 5P
   N-Channel Enhancement MOSFET
More results

Descripción similar - FDS89161LZ

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FDMS86252 FAIRCHILD-FDMS86252 Datasheet
268Kb / 7P
   Max rDS(on) = 51 m廓 at VGS = 10 V, ID = 4.6 A
FDMA1430JP FAIRCHILD-FDMA1430JP Datasheet
222Kb / 8P
   Max rDS(on) = 90 m廓 at VGS = -4.5 V, ID = -2.9 A
FQA13N80-F109 FAIRCHILD-FQA13N80-F109 Datasheet
1Mb / 8P
   12.6 A, 800 V, RDS(on) = 750 m廓 (Max.) @ VGS = 10 VID = 6.8 A
BSS84-NL FAIRCHILD-BSS84-NL Datasheet
144Kb / 5P
   ??.13A, ??0V. RDS(ON) = 10廓 @ VGS = ?? V
FDPF16N50UT FAIRCHILD-FDPF16N50UT Datasheet
826Kb / 9P
   R DS(on) = 370 m廓 ( Typ.) @ VGS = 10 V, ID = 7.5 A
FQB34P10TM-F085 FAIRCHILD-FQB34P10TM-F085 Datasheet
1Mb / 8P
   -33.5A, -100V, RDS(on) = 0.06廓 @VGS = -10 V
logo
International Rectifier
IRF7476PBF IRF-IRF7476PBF Datasheet
162Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 12V , RDS(on) max = 8.0m廓@VGS = 4.5V , ID = 15A )
IRF7821GPBF IRF-IRF7821GPBF Datasheet
293Kb / 10P
   Very Low RDS(on) at 4.5V VGS
IRFP460APBF IRF-IRFP460APBF Datasheet
195Kb / 9P
   SMPS MOSFET ( VDSS=500V , RDS(on)max=0.27廓 , ID=20A )
IRFR13N20DPBF IRF-IRFR13N20DPBF Datasheet
688Kb / 11P
   SMPS MOSFET ( VDSS=200V , RDS(on)max=0.235廓 , ID=13A )
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com