Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

HUFA75842P3 Datasheet(PDF) 8 Page - Fairchild Semiconductor

No. de pieza HUFA75842P3
Descripción Electrónicos  43A, 150V, 0.042 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

HUFA75842P3 Datasheet(HTML) 8 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button HUFA75842P3 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor HUFA75842P3 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor HUFA75842P3 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor HUFA75842P3 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor HUFA75842P3 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor HUFA75842P3 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor HUFA75842P3 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor HUFA75842P3 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor HUFA75842P3 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
©2001 Fairchild Semiconductor Corporation
HUFA75842P3, HUFA75842S3S Rev. B
SABER Electrical Model
REV 13 October 1999
template HUFA75842 n2,n1,n3
electrical n2,n1,n3
{
var i iscl
d..model dbodymod = (is = 2.25e-12, cjo = 2.60e-9, tt = 1.22e-7, xti = 5, m = 0.55)
d..model dbreakmod = ()
d..model dplcapmod = (cjo = 3.30e-9, is = 1e-30, m = 0.82)
m..model mmedmod = (type=_n, vto = 3.20, kp = 6, is = 1e-30, tox = 1)
m..model mstrongmod = (type=_n, vto = 3.63, kp = 86, is = 1e-30, tox = 1)
m..model mweakmod = (type=_n, vto = 2.78, kp = 0.10, is = 1e-30, tox = 1)
sw_vcsp..model s1amod = (ron = 1e-5, roff = 0.1, von = -5.8, voff = -2.4)
sw_vcsp..model s1bmod = (ron =1e-5, roff = 0.1, von = -2.4, voff = -5.8)
sw_vcsp..model s2amod = (ron = 1e-5, roff = 0.1, von = -1.8, voff = 0.5)
sw_vcsp..model s2bmod = (ron = 1e-5, roff = 0.1, von = 0.5, voff = -1.8)
c.ca n12 n8 = 4.10e-9
c.cb n15 n14 = 4.10e-9
c.cin n6 n8 = 2.50e-9
d.dbody n7 n71 = model=dbodymod
d.dbreak n72 n11 = model=dbreakmod
d.dplcap n10 n5 = model=dplcapmod
i.it n8 n17 = 1
l.ldrain n2 n5 = 1e-9
l.lgate n1 n9 = 4.86e-9
l.lsource n3 n7 = 2.01e-9
m.mmed n16 n6 n8 n8 = model=mmedmod, l=1u, w=1u
m.mstrong n16 n6 n8 n8 = model=mstrongmod, l=1u, w=1u
m.mweak n16 n21 n8 n8 = model=mweakmod, l=1u, w=1u
res.rbreak n17 n18 = 1, tc1 = 1.02e-3, tc2 = 0
res.rdbody n71 n5 = 2.45e-3, tc1 = 2.70e-3, tc2 = 0
res.rdbreak n72 n5 = 6.50e-1, tc1 = 1.0e-3, tc2 = 1.0e-6
res.rdrain n50 n16 = 2.72e-2, tc1 = 9.40e-3, tc2 = 2.70e-5
res.rgate n9 n20 = 0.73
res.rldrain n2 n5 = 10
res.rlgate n1 n9 = 48.6
res.rlsource n3 n7 = 20.1
res.rslc1 n5 n51 = 1e-6, tc1 = 4.10e-3, tc2 = 4.00e-6
res.rslc2 n5 n50 = 1e3
res.rsource n8 n7 = 3.58e-3, tc1 = 1e-3, tc2 = 1e-6
res.rvtemp n18 n19 = 1, tc1 = -2.85e-3, tc2 = 9.00e-7
res.rvthres n22 n8 = 1, tc1 = -2.57e-3, tc2 = -7.05e-6
spe.ebreak n11 n7 n17 n18 = 157.5
spe.eds n14 n8 n5 n8 = 1
spe.egs n13 n8 n6 n8 = 1
spe.esg n6 n10 n6 n8 = 1
spe.evtemp n20 n6 n18 n22 = 1
spe.evthres n6 n21 n19 n8 = 1
sw_vcsp.s1a n6 n12 n13 n8 = model=s1amod
sw_vcsp.s1b n13 n12 n13 n8 = model=s1bmod
sw_vcsp.s2a n6 n15 n14 n13 = model=s2amod
sw_vcsp.s2b n13 n15 n14 n13 = model=s2bmod
v.vbat n22 n19 = dc=1
equations {
i (n51->n50) +=iscl
iscl: v(n51,n50) = ((v(n5,n51)/(1e-9+abs(v(n5,n51))))*((abs(v(n5,n51)*1e6/88))** 3.5))
}
}
18
22
+
-
6
8
+
-
19
8
+
-
17
18
6
8
+
-
5
8
+
-
RBREAK
RVTEMP
VBAT
RVTHRES
IT
17
18
19
22
12
13
15
S1A
S1B
S2A
S2B
CA
CB
EGS
EDS
14
8
13
8
14
13
MWEAK
EBREAK
DBODY
RSOURCE
SOURCE
11
7
3
LSOURCE
RLSOURCE
CIN
RDRAIN
EVTHRES
16
21
8
MMED
MSTRO
DRAIN
2
LDRAIN
RLDRAIN
DBREAK
DPLCAP
ISCL
RSLC1
10
5
51
50
RSLC2
1
GATE
RGATE
EVTEMP
9
ESG
LGATE
RLGATE
20
+
-
+
-
+
-
6
RDBODY
RDBREAK
72
71
HUFA75842P3, HUFA75842S3S


Número de pieza similar - HUFA75842P3

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
HUFA75823D3 FAIRCHILD-HUFA75823D3 Datasheet
212Kb / 10P
   14A, 150V, 0.150 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFET
HUFA75823D3S FAIRCHILD-HUFA75823D3S Datasheet
212Kb / 10P
   14A, 150V, 0.150 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFET
HUFA75829D3 FAIRCHILD-HUFA75829D3 Datasheet
192Kb / 10P
   18A, 150V, 0.110 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFETs
HUFA75829D3S FAIRCHILD-HUFA75829D3S Datasheet
192Kb / 10P
   18A, 150V, 0.110 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFETs
HUFA75831SK8 FAIRCHILD-HUFA75831SK8 Datasheet
250Kb / 11P
   3A, 150V, 0.095 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFET
More results

Descripción similar - HUFA75842P3

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
HUF75842P3 FAIRCHILD-HUF75842P3 Datasheet
197Kb / 10P
   43A, 150V, 0.042 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFET
logo
Intersil Corporation
HUF75842P3 INTERSIL-HUF75842P3 Datasheet
123Kb / 9P
   43A, 150V, 0.042 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFET
HUF75829D3 INTERSIL-HUF75829D3 Datasheet
122Kb / 9P
   18A, 150V, 0.110 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFET
HUF75823D3 INTERSIL-HUF75823D3 Datasheet
186Kb / 11P
   14A, 150V, 0.150 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
HUF75823D3 FAIRCHILD-HUF75823D3 Datasheet
211Kb / 10P
   14A, 150V, 0.150 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFET
HUF75831SK8 FAIRCHILD-HUF75831SK8 Datasheet
250Kb / 11P
   3A, 150V, 0.095 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFET
HUFA75823D3 FAIRCHILD-HUFA75823D3 Datasheet
212Kb / 10P
   14A, 150V, 0.150 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFET
HUFA75852G3 FAIRCHILD-HUFA75852G3 Datasheet
193Kb / 10P
   75A, 150V, 0.016 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFET
logo
Intersil Corporation
HUF75831SK8 INTERSIL-HUF75831SK8 Datasheet
182Kb / 12P
   3A, 150V, 0.095 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFET
HUF75852G3 INTERSIL-HUF75852G3 Datasheet
129Kb / 10P
   75A, 150V, 0.016 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com