Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

749023020 Datasheet(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

No. de pieza 749023020
Descripción Electrónicos  Spezifikation fur Freigabe specification for release
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Página de inicio  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

749023020 Datasheet(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  749023020 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 749023020 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 749023020 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Bezeichnung :
description :
A Mechanische Abmessungen / dimensions :
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
= Pin 1
Eigenschaften /
properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Indukivität /
Inductance
Übersetzungsverhältnis
1 : 1
Tx
/ Turns ratio
1 : 1
Rx
-1.1
-1.0
-2.0
-18
-12
-12
-10
-41
-37
-33
D Prüfgeräte / test equipment :
HP4395A
33%
Umgebungstemperatur / temperature:
+25°C
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals :
Basismaterial / base material:
Ferrit/ ferrite
Draht / wire:
Hochspannungsprüfung / Hipot test: 1500Vrms 1min.
Kontaktmaterial/ contact plating
geeignet für 1000BaseT-Anwendungen gemäß IEEE 802.3ab /
Gehäuse / case
Verguss / potting
geeignet für Power over Ethernet-Anwendungen /
Freigabe erteilt / general release:
..................................................................................
Datum / date
KSc
2008-11-27
TBr
2006-03-24
...............................................
TBr
2006-01-31
Geprüft / checked
Name
Datum / date
suitable for Power over Ethernet applications
Kunde / customer
OCL
Betriebstemp. / operating temperature: 0°C - + 70°C
Insertion Loss
100kHz / 100mV
IL
TR
0,1MHz
100MHz
125MHz
Version 1
Würth Elektronik
http://www.we-online.com
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG
Version 2
Version 3
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
Änderung / modification
..................................................
UL94-V0
4UEW 155°C
Cu-Ni-Sn
UL94-V0
Unterschrift / signature
Kontrolliert / approved
30MHz
..................................................................................
Compliant with IEEE 802.3ab for 1000BaseT
DCMR
G Eigenschaften / general specifications :
E Testbedingungen / test conditions :
min.
dB
Luftfeuchtigkeit / humidity:
Kunde / customer :
Testbedingungen /
test conditions
µH
max.
100MHz
typ.
RL
dB
100MHz @ 100Ω
Crosstalk
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2008-11-27
min.
749023020
100kHz / 100mV @ 8mA
DC-Bias
LAN-Übertrager WE-LAN
LAN-Transformer WE-LAN
Artikelnummer / part number :
350
30MHz @ 100Ω
60MHz @ 100Ω
C Lötpad / soldering spec. :
dB
3%
1000 BaseT
12,20 ± 0,25
27,81 ± 0,25
80MHz @ 100Ω
15,24 ± 0,25
7,24 ± 0,25
60MHz
B Elektrische Eigenschaften / electrical properties :
Return Loss
WE
A
P/N
YYWW
48 x 0,64
23 x 1,02
23,37
SEITE 1 VON 3


Número de pieza similar - 749023020

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
749023010 WURTH-749023010 Datasheet
101Kb / 3P
   Spezifikation fur Freigabe specification for release
749023010A WURTH-749023010A Datasheet
373Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-LAN
749023015 WURTH-749023015 Datasheet
273Kb / 1P
   ELECTRICAL SPECIFICATIONS
749023016 WURTH-749023016 Datasheet
146Kb / 1P
   ELECTRICAL SPECIFICATIONS
More results

Descripción similar - 749023020

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
749013021 WURTH-749013021 Datasheet
184Kb / 3P
   Spezifikation fur Freigabe specification for release
749020011 WURTH-749020011 Datasheet
274Kb / 3P
   Spezifikation fur Freigabe specification for release
744761116A WURTH-744761116A Datasheet
65Kb / 1P
   Spezifikation fur Freigabe / specification for release
749023010 WURTH-749023010 Datasheet
101Kb / 3P
   Spezifikation fur Freigabe specification for release
749119350 WURTH-749119350 Datasheet
143Kb / 3P
   Spezifikation fur Freigabe specification for release
749119233 WURTH-749119233 Datasheet
146Kb / 3P
   Spezifikation fur Freigabe specification for release
749050018 WURTH-749050018 Datasheet
320Kb / 3P
   Spezifikation fur Freigabe / specification for release
749052011 WURTH-749052011 Datasheet
318Kb / 3P
   Spezifikation fur Freigabe / specification for release
749052012 WURTH-749052012 Datasheet
324Kb / 3P
   Spezifikation fur Freigabe / specification for release
760871631 WURTH-760871631 Datasheet
80Kb / 2P
   Spezifikation fur Freigabe / specification for release
749013040 WURTH-749013040 Datasheet
233Kb / 3P
   Spezifikation fur Freigabe specification for release
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com