Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

7440700068 Datasheet(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

No. de pieza 7440700068
Descripción Electrónicos  POWER-CHOKE WE-TPC
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Página de inicio  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

7440700068 Datasheet(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  7440700068 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7440700068 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7440700068 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Bezeichnung :
description :
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
start of winding
@@FRM 1@@
Eigenschaften / properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Induktivität /
inductance
DC-Widerstand /
DC-resistance
DC-Widerstand /
DC-resistance
Nennstrom /
rated Current
Sättigungsstrom /
saturation current
Eigenres.-Frequenz /
self-res.-fequency
33%
Umgebungstemperatur / temperature:
+20°C
Ferrit/ ferrite
ME
09-04-21
ME
08-11-26
ME
08-04-14
ME
08-02-14
Name
Datum / date
8x8x2
Änderung / modification
Version 1
Version 2
Version 3
Version 4
Betriebstemp. / operating temperature: -40°C - +125°C
1,0 typ.
8,0 ± 0,3
1,80 ± 0,2
Basismaterial / base material:
Draht / wire:
Class H
Luftfeuchtigkeit / humidity:
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals:
G Eigenschaften / general specifications:
Freigabe erteilt / general release:
Kunde / customer
...............................................
............................................
8,0 ± 0,3
1,8
typ.
2,4
A
2,4 typ.
3,2 typ.
E Testbedingungen / test conditions:
Metra Hit 27I für/for RDC;
Agilent N5776A für/for IDC;
WAYNE KERR 3260B für/for L
0; I
SAT
D Prüfgeräte / test equipment:
It is recommended that the temperature of the part does
not exceed 125°C under worst case operating conditions.
Würth Elektronik
..................................................................................
Kunde / customer :
http://www.we-online.de
Datum / date
..................................................................................
Unterschrift / signature
Kontrolliert / approved
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
Geprüft / checked
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2009-04-21
max.
Testbedingungen /
test conditions
68
±30%
Artikelnummer / part number :
Endoberfläche / finishing electrode:
Ag/Ni/Sn
C Lötpad / soldering spec.:
Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - +85°C
55
@ 20°C
7440700068
SPEICHERDROSSEL WE-TPC
POWER-CHOKE WE-TPC
µH
RDC max.
Lo
A Mechanische Abmessungen / dimensions:
100 kHz / 10mA
RDC typ.
56
6,8
@ 20°C
∆L/L < 35%
typ.
IN
mΩ
@ 20°C
mΩ
typ.
SRF
MHz
∆T = 40 K
typ.
Isat
A
[mm]
6,2
3,6
1,4
C
A
B
Marking
D
E
F
SEITE 1 VON 3


Número de pieza similar - 7440700068

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
74407000018 WURTH-74407000018 Datasheet
121Kb / 3P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
74407000047 WURTH-74407000047 Datasheet
120Kb / 3P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
74407000082 WURTH-74407000082 Datasheet
121Kb / 3P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
7440700012 WURTH-7440700012 Datasheet
120Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
7440700022 WURTH-7440700022 Datasheet
120Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
More results

Descripción similar - 7440700068

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
74402800011 WURTH-74402800011 Datasheet
320Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
744025003 WURTH-744025003 Datasheet
133Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
744031001 WURTH-744031001 Datasheet
140Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
744029003 WURTH-744029003 Datasheet
320Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
744062150 WURTH-744062150 Datasheet
142Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
744066100 WURTH-744066100 Datasheet
114Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
744053004 WURTH-744053004 Datasheet
219Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
744053270 WURTH-744053270 Datasheet
140Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
744066151 WURTH-744066151 Datasheet
115Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
744043003 WURTH-744043003 Datasheet
139Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
744043008 WURTH-744043008 Datasheet
139Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com