Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

TLC272BCP Datasheet(PDF) 4 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
No. de pieza TLC272BCP
Descripción Electrónicos  LinCMOS PRECISION DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
Download  51 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  TI [Texas Instruments]
Página de inicio  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TLC272BCP Datasheet(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  TLC272BCP Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TLC272BCP Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TLC272BCP Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TLC272BCP Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TLC272BCP Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TLC272BCP Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TLC272BCP Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TLC272BCP Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TLC272BCP Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 51 page
background image
TLC272, TLC272A, TLC272B, TLC272Y, TLC277
LinCMOS
 PRECISION DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS091E – OCTOBER 1987 – REVISED FEBRUARY 2002
4
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
absolute maximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)
Supply voltage, VDD (see Note 1)
18 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Differential input voltage, VID (see Note 2)
±VDD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input voltage range, VI (any input)
– 0.3 V to VDD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input current, II
±5 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
output current, IO (each output)
±30 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total current into VDD
45 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total current out of GND
45 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Duration of short-circuit current at (or below) 25
°C (see Note 3)
unlimited
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Continuous total dissipation
See Dissipation Rating Table
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operating free-air temperature, TA: C suffix
0
°C to 70°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I suffix
– 40
°C to 85°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M suffix
– 55
°C to 125°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage temperature range
– 65
°C to 150°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Case temperature for 60 seconds: FK package
260
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lead temperature 1,6 mm (1/16 inch) from case for 10 seconds: D, P, or PW package
260
°C
. . . . . . . . . . . .
Lead temperature 1,6 mm (1/16 inch) from case for 60 seconds: JG package
300
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
† Stresses beyond those listed under “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and
functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under “recommended operating conditions” is not
implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.
NOTES:
1. All voltage values, except differential voltages, are with respect to network ground.
2. Differential voltages are at IN+ with respect to IN –.
3. The output may be shorted to either supply. Temperature and/or supply voltages must be limited to ensure that the maximum
dissipation rating is not exceeded (see application section).
DISSIPATION RATING TABLE
PACKAGE
TA ≤ 25°C
POWER RATING
DERATING FACTOR
ABOVE TA = 25°C
TA = 70°C
POWER RATING
TA = 85°C
POWER RATING
TA = 125°C
POWER RATING
D
725 mW
5.8 mW/
°C
464 mW
377 mW
N/A
FK
1375 mW
11 mW/
°C
880 mW
715 mW
275 mW
JG
1050 mW
8.4 mW/
°C
672 mW
546 mW
210 mW
P
1000 mW
8.0 mW/
°C
640 mW
520 mW
N/A
PW
525 mW
4.2 mW/
°C
336 mW
N/A
N/A
recommended operating conditions
C SUFFIX
I SUFFIX
M SUFFIX
UNIT
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
UNIT
Supply voltage, VDD
3
16
4
16
4
16
V
Common mode input voltage V
VDD = 5 V
– 0.2
3.5
– 0.2
3.5
0
3.5
V
Common-mode input voltage, VIC
VDD = 10 V
– 0.2
8.5
– 0.2
8.5
0
8.5
V
Operating free-air temperature, TA
0
70
– 40
85
– 55
125
°C


Número de pieza similar - TLC272BCP

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Texas Instruments
TLC272BCP TI-TLC272BCP Datasheet
588Kb / 36P
[Old version datasheet]   LinCMOS PRECISION DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC272BCP TI1-TLC272BCP Datasheet
1Mb / 53P
[Old version datasheet]   PRECISION DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC272BCP TI-TLC272BCP Datasheet
1Mb / 51P
[Old version datasheet]   LinCMOS PRECISION DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC272BCPE4 TI1-TLC272BCPE4 Datasheet
1Mb / 53P
[Old version datasheet]   PRECISION DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC272BCPE4 TI-TLC272BCPE4 Datasheet
1Mb / 51P
[Old version datasheet]   LinCMOS PRECISION DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
More results

Descripción similar - TLC272BCP

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Texas Instruments
TLC27L2CPE4 TI1-TLC27L2CPE4 Datasheet
1Mb / 49P
[Old version datasheet]   LinCMOS PRECISION DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC27M2 TI-TLC27M2_V01 Datasheet
1Mb / 49P
[Old version datasheet]   LinCMOS PRECISION DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC272 TI-TLC272_V01 Datasheet
1Mb / 51P
[Old version datasheet]   LinCMOS PRECISION DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC272 TI-TLC272 Datasheet
588Kb / 36P
[Old version datasheet]   LinCMOS PRECISION DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC27L2 TI-TLC27L2_V01 Datasheet
1Mb / 48P
[Old version datasheet]   LinCMOS PRECISION DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC272 TI-TLC272_02 Datasheet
575Kb / 36P
[Old version datasheet]   LinCMOS??PRECISION DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC27M7IDRG4 TI-TLC27M7IDRG4 Datasheet
1Mb / 50P
[Old version datasheet]   LINCMOS PRECISION DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC27M2ACDRG4 TI1-TLC27M2ACDRG4 Datasheet
1Mb / 50P
[Old version datasheet]   LinCMOS PRECISION DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC272CPWR TI-TLC272CPWR Datasheet
1Mb / 51P
[Old version datasheet]   LinCMOS田?PRECISION DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC272BCDR TI-TLC272BCDR Datasheet
1Mb / 51P
[Old version datasheet]   LinCMOS田?PRECISION DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com