Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

LFM220-L Datasheet(PDF) 3 Page - Formosa MS

No. de pieza LFM220-L
Descripción Electrónicos  2.0A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers-20V-40V
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  FORMOSA [Formosa MS]
Página de inicio  http://www.formosams.com
Logo FORMOSA - Formosa MS

LFM220-L Datasheet(HTML) 3 Page - Formosa MS

  LFM220-L Datasheet HTML 1Page - Formosa MS LFM220-L Datasheet HTML 2Page - Formosa MS LFM220-L Datasheet HTML 3Page - Formosa MS LFM220-L Datasheet HTML 4Page - Formosa MS LFM220-L Datasheet HTML 5Page - Formosa MS LFM220-L Datasheet HTML 6Page - Formosa MS LFM220-L Datasheet HTML 7Page - Formosa MS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
01235
78
9
98
7
8
79
97
7

   




!" #$%
&'
(8
9)
*+0'
,-.&/01-02,30045*240-*'
5(,3064
&'
(8
:)
*+0'
,-.;35,*'
/5,-0-,'
*-5,4
04640<46/.*-(47
8
69
&/01-026/.*-(47
8
69
0>?
@31A
BC
D577>@
9E 2>C
F,FG?
3
78
98
7
98
H8
7
H8
58
7
I77
J77
77
:77
577
H77
977
7
8
79
8
7 8
9
8
9
97
7 977
8
9 8
5 8
8
I 8
K 98
9 98
5 98
58
7
8
9
98
7
97
977
&'
(8
)*+0'
,-.04640<4
,L-0-,*40'
<*'
,<
7
H7 :7 J7 O7 977 9H7 9:7
8
79
*PI,
;
*PH,
;
*PH,
;
.4-2*4Q040-*3047
8
R,9
7
7
H7
:7
J7
O7
977
9H7
9:7
9J7
9O7
H77
&'
(8
H)
*+0'
,-.&/01-02
,L-0-,*40'
<*'
,<
040,45*/&0-*4204-M04640<46/.*-(47
8
E9
DC
C
=S
T
T
UUU8
V
WXNW@1N@8
GWNT
*4.S
OOJ)H)HHJKJJJ9
&-YS
OOJ)H)HHJKJ9:9
2WG>N3ZC'
2
'
@@>3B21C
3
03[A
@3B21C
3 03[A
@A
WZ
01238
2<)9H9J75
H77OT
7HT
97
H797T
75T
97
4
I
&'
(8
5)
Q-Y'
Q3Q5/5)
0404*'
*'
64&/01-02
<30(4,30045*
7
H7
97
57
7
:7
53Q\40/&,+,.4<-*J7L]
9
97
7
977
*PH,
;
O8
5N@<A
Z2?
3L1?
V
<A
Z311[3
;424,N3C
DWB
深圳FMS
Kinter
131
6803
0058


Número de pieza similar - LFM220-L

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Formosa MS
LFM220 FORMOSA-LFM220 Datasheet
54Kb / 7P
   Chip Schottky Barrier Rectifier
More results

Descripción similar - LFM220-L

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Weitron Technology
SL22M WEITRON-SL22M Datasheet
97Kb / 3P
   2.0A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers - 20V-40V
logo
SHIKUES Electronics
SKM240-MST SKTECHNOLGY-SKM240-MST Datasheet
476Kb / 3P
   2.0A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers - 40V-60V
logo
E-CMOS Corporation
EC7122M E-CMOS-EC7122M Datasheet
418Kb / 2P
   2.0A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers - 20V- 100V
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
PFM220-S PACELEADER-PFM220-S Datasheet
408Kb / 4P
   2.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS -20V- 200V
PFM220-M PACELEADER-PFM220-M Datasheet
487Kb / 2P
   2.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS -20V- 200V
logo
Formosa MS
SM5817 FORMOSA-SM5817_13 Datasheet
172Kb / 7P
   1.0A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers - 20V-40V
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
SL52-A PACELEADER-SL52-A Datasheet
863Kb / 5P
   5A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS-20V~40V
logo
First Silicon Co., Ltd
SL12 FS-SL12 Datasheet
136Kb / 3P
   VOLTAGE 20V ~ 40V 1.0AMP Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
SUNMATE electronic Co.,...
SD101AW SUNMATE-SD101AW Datasheet
125Kb / 2P
   2.0A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
Formosa MS
SL32-AL FORMOSA-SL32-AL_13 Datasheet
166Kb / 7P
   3.0A Low VF Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers-20V-40V
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com