Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

2N60B Datasheet(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor

No. de pieza 2N60B
Descripción Electrónicos  600V N-Channel MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

2N60B Datasheet(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor

  2N60B Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor 2N60B Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor 2N60B Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor 2N60B Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor 2N60B Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor 2N60B Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor 2N60B Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor 2N60B Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor 2N60B Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
Rev. B, November 2001
©2001 Fairchild Semiconductor Corporation
Package Dimensions
10.00
±0.20
10.00
±0.20
(8.00)
(4.40)
1.27
±0.10
0.80
±0.10
0.80
±0.10
(2XR0.45)
9.90
±0.20
4.50
±0.20
0.10
±0.15
2.40
±0.20
~3
°
2.54 TYP
2.54 TYP
1.30
+0.10
–0.05
0.50
+0.10
–0.05
D2-PAK
Dimensions in Millimeters


Número de pieza similar - 2N60B

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Unisonic Technologies
2N60 UTC-2N60 Datasheet
142Kb / 8P
   2 Amps, 600 Volts N-CHANNEL MOSFET
logo
SUNMATE electronic Co.,...
2N60 SUNMATE-2N60 Datasheet
2Mb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Estek Electronics Co. L...
2N60 ESTEK-2N60 Datasheet
573Kb / 5P
   N2 Amps竊?00Volts N-Channel MOSFET
logo
ARTSCHIP ELECTRONICS CO...
2N60 ARTSCHIP-2N60 Datasheet
389Kb / 7P
   N-CHANNEL MOSFET
logo
Unisonic Technologies
2N60 UTC-2N60 Datasheet
224Kb / 6P
   2 Amps, 600/650 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
More results

Descripción similar - 2N60B

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FQB3N60 FAIRCHILD-FQB3N60 Datasheet
581Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
FCB11N60F FAIRCHILD-FCB11N60F Datasheet
1,004Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCH47N60F_0605 FAIRCHILD-FCH47N60F_0605 Datasheet
978Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCA16N60 FAIRCHILD-FCA16N60_06 Datasheet
962Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
FQAF7N60 FAIRCHILD-FQAF7N60 Datasheet
578Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCI7N60 FAIRCHILD-FCI7N60 Datasheet
951Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCP16N60 FAIRCHILD-FCP16N60 Datasheet
1Mb / 10P
   600V N-Channel MOSFET
FCD5N60 FAIRCHILD-FCD5N60 Datasheet
947Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
FQB3N60C FAIRCHILD-FQB3N60C Datasheet
753Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FQP3N60C FAIRCHILD-FQP3N60C Datasheet
738Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCP260N60E FAIRCHILD-FCP260N60E Datasheet
283Kb / 10P
   600V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com