Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SMP1320-017 Datasheet(PDF) 3 Page - Alpha Industries

No. de pieza SMP1320-017
Descripción Electrónicos  Low Resistance Low Capacitance Plastic Packaged PIN Diodes
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  ALPHA [Alpha Industries]
Página de inicio  http://www.alphaind.com
Logo ALPHA - Alpha Industries

SMP1320-017 Datasheet(HTML) 3 Page - Alpha Industries

  SMP1320-017 Datasheet HTML 1Page - Alpha Industries SMP1320-017 Datasheet HTML 2Page - Alpha Industries SMP1320-017 Datasheet HTML 3Page - Alpha Industries  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Low Resistance Low Capacitance Plastic Packaged PIN Diodes
SMP1320 Series
Alpha Industries, Inc. [781] 935-5150
• Fax [617] 824-4579 • Email sales@alphaind.com • www.alphaind.com
3
Specifications subject to change without notice. 1/01A
SOT-23
3
2
1
0.035 (0.89 mm) MIN.
0.044 (1.12 mm) MAX.
0.0005 (0.01 mm) MIN.
0.004 (0.10 mm) MAX.
0.012 (0.30 mm) MIN.
0.020 (0.50 mm) MAX.
0.003 (0.080 mm) MIN.
0.008 (0.20 mm) MAX.
8˚ MAX.
0.022 (0.55 mm) REF.
0.110 (2.80 mm) MIN.
0.120 (3.04 mm) MAX.
0.083 (2.10 mm) MIN.
0.104 (2.64 mm) MAX.
0.037 (0.95 mm) REF.
0.047 (1.20 mm) MIN.
0.055 (1.40 mm) MAX.
0.076 (1.92 mm) REF.
0.020 (0.51 mm) REF.
SOT-143
0.110 (2.80 mm) MIN.
0.120 (3.04 mm) MAX.
0.083 (2.10 mm) MIN.
0.104 (2.64 mm) MAX.
0.012 (0.30 mm) MIN.
0.020 (0.50 mm) MAX.
0.0005 (0.01 mm) MIN.
0.004 (0.15 mm) MAX.
0.031 (0.80 mm) MIN.
0.047 (1.20 mm) MAX.
0.030 (0.76 mm) MIN.
0.035 (0.89 mm) MAX.
0.047 (1.20 mm) MIN.
0.055 (1.40 mm) MAX.
0.003 (0.08 mm) MIN.
0.008 (0.20 mm) MAX.
0.022 (0.55 mm) REF.
8˚ MAX.
0.020 (0.50 mm) REF.
0.028 (0.70 mm) REF.
0.068 (1.72 mm) REF.
0.076 (1.92 mm) REF.
4
3
2
1
SOD-323
0.090 (2.30 mm) MIN.
0.108 (2.74 mm) MAX.
0.045 (1.15 mm) MIN.
0.053 (1.35 mm) MAX.
0.050
(1.25 mm) MAX.
0.006
(0.15 mm) TYP.
0.008 (0.20 mm) NOM.
0.004 (0.10 mm) MAX.
0.010 (0.25 mm) MIN.
0.010
(0.25 mm) MIN.
0.016
(0.40 mm) MAX.
0.063 (1.60 mm) MIN.
0.071 (1.80 mm) MAX.
CATHODE
INDICATOR
2
1
SC-79
0.060 (1.50 mm) MIN.
0.067 (1.70 mm) MAX.
0.010
(0.25 mm) MIN.
0.014
(0.35 mm) MAX.
0.043 (1.10 mm) MIN.
0.051 (1.30 mm) MAX.
0.020
(0.50 mm) MIN.
0.028
(0.70 mm) MAX.
0.003
(0.07 mm) MIN.
0.008
(0.20 mm) MAX.
10˚ MAX.
10˚ MAX.
0.028
(0.70 mm) MIN.
0.035
(0.90 mm) MAX.
0.006 (0.15 mm) MIN.
CATHODE
INDICATOR
12
SC-70
3
2
1
0.031 (0.80 mm) MIN.
0.039 (1.00 mm) MAX.
0.000 (0.00 mm) MIN.
0.004 (0.10 mm) MAX.
0.010 (0.25 mm) MIN.
0.016 (0.40 mm) MAX.
0.071 (1.80 mm) MIN.
0.087 (2.20 mm) MAX.
0.071 (1.80 mm) MIN.
0.094 (2.40 mm) MAX.
0.045 (1.15 mm) MIN.
0.053 (1.35 mm) MAX.
0.026 (0.65 mm) REF.
0.051 (1.30 mm) REF.
0.004 (0.10 mm) MIN.
0.007 (0.18 mm) MAX.
0.004 (0.10 mm) MIN.
0.012 (0.30 mm) MAX.
0.014 (0.35 mm) REF.


Número de pieza similar - SMP1320-017

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Skyworks Solutions Inc.
SMP1320-011LF SKYWORKS-SMP1320-011LF Datasheet
842Kb / 9P
   Low Resistance, Low Capacitance, Plastic Packaged PIN Diodes
More results

Descripción similar - SMP1320-017

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Skyworks Solutions Inc.
SMP1320 SKYWORKS-SMP1320_15 Datasheet
842Kb / 9P
   Low Resistance, Low Capacitance, Plastic Packaged PIN Diodes
SMP1320 SKYWORKS-SMP1320 Datasheet
393Kb / 5P
   Low Resistance, Low Capacitance, Plastic Packaged PIN Diodes
SMP1322 SKYWORKS-SMP1322 Datasheet
376Kb / 6P
   Low Resistance, Plastic Packaged PIN Diodes
SMP1322 SKYWORKS-SMP1322_15 Datasheet
879Kb / 9P
   Low Resistance, Plastic Packaged PIN Diodes
logo
Alpha Industries
SMP1322 ALPHA-SMP1322 Datasheet
493Kb / 4P
   Low Resistance Plastic Packaged PIN Diodes
logo
Skyworks Solutions Inc.
SMPA1320-079LF SKYWORKS-SMPA1320-079LF Datasheet
570Kb / 5P
   Low Resistance, Low Capacitance, Plastic Packaged PIN Diode
SMP1331 SKYWORKS-SMP1331 Datasheet
668Kb / 8P
   Low Capacitance, Plastic Packaged PIN Diodes
SMP1321 SKYWORKS-SMP1321_15 Datasheet
776Kb / 8P
   Low Capacitance, Plastic Packaged PIN Diodes
SMP1321 SKYWORKS-SMP1321 Datasheet
109Kb / 6P
   Low Capacitance Plastic Packaged PIN Diodes
logo
Alpha Industries
SMP1321 ALPHA-SMP1321 Datasheet
482Kb / 3P
   Low Capacitance Plastic Packaged PIN Diodes
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com