Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
TLP280-4 Datasheet(PDF) 7 Page - Toshiba Semiconductor |
|
TLP280-4 Datasheet(HTML) 7 Page - Toshiba Semiconductor |
7 / 9 page TLP280,TLP280 −4 2007-10-01 7 IC – VCE Collector-emitter voltage VCE (V) IF = 5mA PC(MAX.) 10 15 20 30 50 10 10 5 0 20 30 40 50 0 IC – VCE IF = 2mA 50 40 30 20 10 5 Collector-emitter voltage VCE (V) 5 1.0 0..5 0 10 15 25 30 0 20 VCE = 10V VCE = 5V VCE = 0.4V IC – IF Forward current IF (mA) Sample A Sample B 1 100 100 10 1 0.1 0.1 10 ICEO – Ta Ambient temperature Ta (℃) VCE = 48V 5V 10V 24V 10 1 100 80 60 40 20 0 10 0 10 -1 10 -2 10 -3 10 -4 Forward current IF (mA) IC / IF – IF VCE = 10V VCE = 5V VCE = 0.4V Sample B Sample A 1000 100 10 1 0.1 100 10 Ta = 25℃ Ta = 25℃ |
Número de pieza similar - TLP280-4 |
|
Descripción similar - TLP280-4 |