Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

L78M09AB Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

No. de pieza L78M09AB
Descripción Electrónicos  Output voltages of 5; 6; 8; 9; 10; 12; 15; 24 V
Download  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Página de inicio  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L78M09AB Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  L78M09AB Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics L78M09AB Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics L78M09AB Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics L78M09AB Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics L78M09AB Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics L78M09AB Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics L78M09AB Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics L78M09AB Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics L78M09AB Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 31 page
background image
Contents
L78MxxAB, L78MxxAC
2/31
Doc ID 2147 Rev 13
Contents
1
Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
Pin configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3
Maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4
Test circuits
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
5
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
6
Typical performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
7
Applications information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
7.1
Design considerations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
8
Package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
9
Order codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
10
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30


Número de pieza similar - L78M09AB

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
STMicroelectronics
L78M09AB STMICROELECTRONICS-L78M09AB Datasheet
873Kb / 29P
   Precision 500 mA regulators
L78M09AB STMICROELECTRONICS-L78M09AB Datasheet
650Kb / 31P
   Precision 500 mA regulators
L78M09AB STMICROELECTRONICS-L78M09AB Datasheet
650Kb / 31P
   Precision 500 mA regulators
L78M09AB STMICROELECTRONICS-L78M09AB Datasheet
650Kb / 31P
   Precision 500 mA regulators
L78M09AB STMICROELECTRONICS-L78M09AB Datasheet
650Kb / 31P
   Precision 500 mA regulators
More results

Descripción similar - L78M09AB

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Toshiba Semiconductor
TA78DS05BP TOSHIBA-TA78DS05BP_06 Datasheet
528Kb / 11P
   5 V, 6 V, 8 V, 9 V, 10 V, 12 V, 15 V Low Dropout Voltage Regulator
TA7805F TOSHIBA-TA7805F_07 Datasheet
659Kb / 18P
   5 V, 5.7 V, 6 V, 7 V, 8 V, 9 V, 10 V, 12 V, 15 V, 18 V, 20 V, 24 V Three Terminal Positive Voltage Regulators
TA7805SB TOSHIBA-TA7805SB_07 Datasheet
662Kb / 15P
   5 V, 5.7 V, 6 V, 7 V, 8 V, 9 V, 10 V, 12 V, 15 V, 18 V, 20 V, 24 V Three-Terminal Positive Voltage Regulators
logo
XP Power Limited
VCP24US05 XPPOWER-VCP24US05 Datasheet
422Kb / 2P
   Low Cost, Output Voltages from 5 to 24 V, PCB Mount
logo
Texas Instruments
PT6653E TI-PT6653E Datasheet
351Kb / 16P
[Old version datasheet]   Single Device: 5-A Output Input Voltage Range: 9 V to 28 V 12 V / 24 V Input Compatible
logo
Mosel Vitelic, Corp
MSS0307-1 MOSEL-MSS0307-1 Datasheet
384Kb / 39P
   3/ 6/ 9/ 12 / 15 / 18 VOICE ROM
logo
Bel Fuse Inc.
0RCY-60T BEL-0RCY-60T Datasheet
433Kb / 12P
   ISOLATED DC/DC CONVERTERS 48 V Input 1.2 V - 3.3 V/15 A, 5 V/12 A, 12 V/5 A Output, 1/8 Brick
logo
JMK Inc.
AA-1538-14 JMK-AA-1538-14 Datasheet
25Kb / 1P
   Input Voltage = 6 -15 Vdc Output voltage = 13.8 8-15 V input
logo
Analog Devices
ADG1409 AD-ADG1409_15 Datasheet
459Kb / 20P
   4 RON, 4/8 Channel 15 V/12 V/5 V CMOS Multiplexers
REV. B
logo
Silicon Laboratories
SI5332 SILABS-SI5332 Datasheet
816Kb / 59P
   Any-Frequency 6/8/12-output
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com