Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

STU27N3LH5 Datasheet(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

No. de pieza STU27N3LH5
Descripción Electrónicos  N-channel 30 V, 0.014, 27 A, DPAK, IPAK, TO-220 STripFET V Power MOSFET
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Página de inicio  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STU27N3LH5 Datasheet(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button STU27N3LH5 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STU27N3LH5 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STU27N3LH5 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STU27N3LH5 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STU27N3LH5 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STU27N3LH5 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STU27N3LH5 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STU27N3LH5 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STU27N3LH5 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 21 page
background image
Test circuits
STD27N3LH5, STP27N3LH5, STU27N3LH5
10/21
Doc ID 15617 Rev 3
Figure 21.
Gate charge waveform


Número de pieza similar - STU27N3LH5

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STU27N3LH5 VBSEMI-STU27N3LH5 Datasheet
861Kb / 8P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
More results

Descripción similar - STU27N3LH5

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
STMicroelectronics
STD85N3LH5 STMICROELECTRONICS-STD85N3LH5_10 Datasheet
817Kb / 16P
   N-channel 30 V, 0.0042 廓 , 80 A, DPAK, TO-220, IPAK STripFET??V Power MOSFET
STD60N3LH5 STMICROELECTRONICS-STD60N3LH5_09 Datasheet
391Kb / 16P
   N-channel 30 V, 0.0072 廓, 48 A DPAK, IPAK, TO-220 STripFET??V Power MOSFET
STD85N3LH5 STMICROELECTRONICS-STD85N3LH5 Datasheet
376Kb / 16P
   N-channel 30 V, 0.0042 廓 , 80 A, DPAK, TO-220, IPAK STripFET??V Power MOSFET
STD65N3LLH5 STMICROELECTRONICS-STD65N3LLH5 Datasheet
797Kb / 17P
   N-channel 30 V, 0.0061, 65 A, DPAK, IPAK STripFET V Power MOSFET
STD95N2LH5 STMICROELECTRONICS-STD95N2LH5_10 Datasheet
619Kb / 17P
   N-channel 25 V, 0.0038 廓, 80 A, DPAK, IPAK, TO-220 STripFET??V Power MOSFET
STD60N3LH5 STMICROELECTRONICS-STD60N3LH5 Datasheet
344Kb / 15P
   N-channel 30 V, 0.0072 廓, 48 A - DPAK - IPAK STripFET??V Power MOSFET
STB95N3LLH6 STMICROELECTRONICS-STB95N3LLH6 Datasheet
936Kb / 18P
   N-channel 30 V, 0.0037 廓 , 80 A, D2PAK, DPAK, IPAK, TO-220 STripFET VI DeepGATE Power MOSFET
STD150N3LLH6 STMICROELECTRONICS-STD150N3LLH6 Datasheet
948Kb / 16P
   N-channel 30 V, 0.0024 ohm , 80 A, DPAK, IPAK, TO-220
STD75N3LLH6 STMICROELECTRONICS-STD75N3LLH6 Datasheet
1Mb / 21P
   N-channel 30 V, 0.0042 廓, 75 A, DPAK, TO-220, IPAK, Short IPAK
STD35NF3LL STMICROELECTRONICS-STD35NF3LL Datasheet
468Kb / 10P
   N-CHANNEL 30V - 0.014 ohm - 35A IPAK/DPAK STripFET??II POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com