Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FWDFM25P Datasheet(PDF) 7 Page - Molex Electronics Ltd.

No. de pieza FWDFM25P
Descripción Electrónicos  Wasserdichte Steckverbindersysteme
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
Página de inicio  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.

FWDFM25P Datasheet(HTML) 7 Page - Molex Electronics Ltd.

  FWDFM25P Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. FWDFM25P Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd. FWDFM25P Datasheet HTML 3Page - Molex Electronics Ltd. FWDFM25P Datasheet HTML 4Page - Molex Electronics Ltd. FWDFM25P Datasheet HTML 5Page - Molex Electronics Ltd. FWDFM25P Datasheet HTML 6Page - Molex Electronics Ltd. FWDFM25P Datasheet HTML 7Page - Molex Electronics Ltd. FWDFM25P Datasheet HTML 8Page - Molex Electronics Ltd. FWDFM25P Datasheet HTML 9Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
ALL DIMENSIONS IN MILLIMETERS - VALUES FOR INCHES IN BRACKETS - TECHNICAL DATA SUBJECT TO CHANGE
101
DS 10/2007
Spacer
(for shell thickness 1.5 mm (0.059“) with thinner front panel,
washers are required, which are included in the delivery.)
Abstandsbolzen (für Gehäusewandstärke 1,5 mm, bei geringerer Stärke sind Unter-
legscheiben notwendig, die im Lieferumfang enthalten sind.)
O-ring glued to frame
O-Ring mit Dichtrahmen verklebt
Metal watertight frame FWDFM
Metalldichtrahmen FWDFM
Illustration:
Mounting on the outer side of a machine with
type FWDF09S (Please also see page 13).
Abbildung:
Montage auf der Geräteaußenseite bei Typ
FWDF09S (siehe auch Seite 13).
Front Mounting
Frontseitige Montage
Modifications
Additon to Order No.
Order Example
Modifikationen
Bestellnummernergänzung
Bestellbeispiel
Mating Side
Solder Side
steckseitig
lötseitig
4-40
M3
K577
FWDF09S-K577
4-40
M3
4-40
4-40
——
FWDF09S1
4-40
4-40
4-40
Solder eyelet
K708
FWDR09P-K708
4-40
Lötöse
M3
Solder eyelet
M3
Lötöse
K709
FWDR09P-K709
All connectors in the FWD series are assembled with front gaskets F1043
K1063
FWDR09S-K1063
Alle Steckverbinder der Baureihe FWD mit montierten Frontdichtungen F1043
Modifications of Waterproof Connectors
Modifikationen wasserdichte Steckverbinder
Rear Mounting
Rückseitige Montage
O-ring glued onto frame
O-Ring am Dichtrahmen verklebt
Front panel
Frontplatte
Metal watertight frame FWDRM
Metalldichtrahmen FWDRM
Illustration and drawing:
Mounting on the inside of a machine with type
FWDR09S (Please also see page 13).
Abbildung und Zeichnung:
Montage auf der Geräteinnenseite bei Typ
FWDR09S (siehe auch Seite 13).
Distance Bolts Available
Lieferbare Abstandsbolzen
Inner and Outer Thread
Order Number
Innen- und Außengewinde
Bestellnummer
M3
F-GSCH1/5-K834
4-40 UNC
F-GSCH1/5-K835


Número de pieza similar - FWDFM25P

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Power Systems GmbH+Co.K...
FWD-1205 POWER-SYSTEMS-FWD-1205 Datasheet
181Kb / 5P
   DC-DC Converter UNIT 8 W WIDE INPUT RANGE DC-DC CONVERTER
FWD-1209 POWER-SYSTEMS-FWD-1209 Datasheet
181Kb / 5P
   DC-DC Converter UNIT 8 W WIDE INPUT RANGE DC-DC CONVERTER
FWD-1212 POWER-SYSTEMS-FWD-1212 Datasheet
181Kb / 5P
   DC-DC Converter UNIT 8 W WIDE INPUT RANGE DC-DC CONVERTER
FWD-1215 POWER-SYSTEMS-FWD-1215 Datasheet
181Kb / 5P
   DC-DC Converter UNIT 8 W WIDE INPUT RANGE DC-DC CONVERTER
FWD-2405 POWER-SYSTEMS-FWD-2405 Datasheet
181Kb / 5P
   DC-DC Converter UNIT 8 W WIDE INPUT RANGE DC-DC CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com