Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
FWDRM37P25 Datasheet(PDF) 2 Page - Molex Electronics Ltd. |
|
FWDRM37P25 Datasheet(HTML) 2 Page - Molex Electronics Ltd. |
2 / 9 page 96 TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN – MAßE IN MILLIMETER (INCHES IN KLAMMERN) DS 10/2007 Mechanical Data Mechanische Daten Protection standard / Schutzart DIN EN 60529 - IP 67 Mating force per signal contact / Steckkraft pro Signalkontakt 3,4 N Unmating force per signal contact / Ziehkraft pro Signalkontakt 0,2 N Operating temperature range Betriebstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C (-13 °F to +158 °F) Materials and Platings Materialien und Oberflächen Shell Brass, tin plated over nickel Gehäuse Messing, verzinnt über Nickel Insulator and plastic watertight frame Thermoplastic, glass filled (UL94V-0) Isolierkörper und Kunststoffdichtrahmen Thermoplast, glasfaserverstärkt (UL94V-0) Metal watertight frame nickel plated zinc die-cast Metalldichtrahmen Zinkdruckguss, vernickelt Contact material Copper alloy Kontaktmaterial Kupfer-Legierung Contacts Machined, copper alloy, 0.8 m (31 microinches) Au over Ni, termination area tin plated Kontakte gedreht, Kupferlegierung, 0,8 m Au über Nickel, Anschlussbereich verzinnt Waterproofing elements Silicone Dichtelement Silikon Technical Data Technische Daten Mechanical Data Mechanische Daten Electrical Data Elektrische Daten Materials and Platings Materialien und Oberflächen Electrical Data Elektrische Daten Current rating 5 A Maximale Stromstärke Test voltage between 2 contacts / shell and contact 1200 V / 1 min. Prüfspannung zwischen 2 Kontakten bzw. Kontakt und Gehäuse Meets transitional resistance requirements per contact pair, in accordance with DIN 41652 Erfüllt Übergangswiderstand pro Kontaktpaar nach DIN 41652 für - Straight contacts / gerade Kontakte 10 m - Right angled contacts / abgewinkelte Kontakte 25 m - Right angled contacts - 50 way / abgewinkelte Kontakte bei 50 Polen 35 m Insulation resistance between contacts Isolationswiderstand Kontakt / Kontakt 5000 M Volume resistivity 1016 Spezifischer Durchgangswiderstand cm Dielectric strength 50 kV / mm Spezifische Durchschlagsfestigkeit |
Número de pieza similar - FWDRM37P25 |
|
|
Enlace URL |
Política de Privacidad |
ALLDATASHEET.ES |
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |