Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

STGBL6NC60DIT4 Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

No. de pieza STGBL6NC60DIT4
Descripción Electrónicos  6 A, 600 V hyper fast IGBT
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Página de inicio  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STGBL6NC60DIT4 Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  STGBL6NC60DIT4 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STGBL6NC60DIT4 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STGBL6NC60DIT4 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STGBL6NC60DIT4 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STGBL6NC60DIT4 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STGBL6NC60DIT4 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STGBL6NC60DIT4 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STGBL6NC60DIT4 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STGBL6NC60DIT4 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 18 page
background image
Contents
STGBL6NC60DI, STGDL6NC60DI, STGPL6NC60DI, STGFL6NC60DI
2/18
Doc ID 15536 Rev 2
Contents
1
Electrical ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.1
Electrical characteristics (curves)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3
Test circuits
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4
Package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5
Packaging mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
6
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17


Número de pieza similar - STGBL6NC60DIT4

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
STMicroelectronics
STGBL6NC60D STMICROELECTRONICS-STGBL6NC60D Datasheet
491Kb / 19P
   N-channel 600V - 6A - DPAK / D2PAK / TO-220 / TO-220FP Hyper fast IGBT
STGBL6NC60D STMICROELECTRONICS-STGBL6NC60D Datasheet
523Kb / 19P
   600 V - 6 A hyper fast IGBT
STGBL6NC60DT4 STMICROELECTRONICS-STGBL6NC60DT4 Datasheet
491Kb / 19P
   N-channel 600V - 6A - DPAK / D2PAK / TO-220 / TO-220FP Hyper fast IGBT
STGBL6NC60D STMICROELECTRONICS-STGBL6NC60D_08 Datasheet
523Kb / 19P
   600 V - 6 A hyper fast IGBT
More results

Descripción similar - STGBL6NC60DIT4

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
STMicroelectronics
STGBL6NC60D STMICROELECTRONICS-STGBL6NC60D_08 Datasheet
523Kb / 19P
   600 V - 6 A hyper fast IGBT
STGB19NC60S STMICROELECTRONICS-STGB19NC60S Datasheet
423Kb / 15P
   20 A, 600 V fast IGBT
November 2010 Rev 5
STGD10NC60SD STMICROELECTRONICS-STGD10NC60SD Datasheet
1Mb / 16P
   10 A, 600 V fast IGBT
June 2010 Rev 2
STGD10NC60S STMICROELECTRONICS-STGD10NC60S Datasheet
1Mb / 18P
   10 A, 600 V fast IGBT
December 2010 Rev 2
STGP30NC60S STMICROELECTRONICS-STGP30NC60S Datasheet
497Kb / 15P
   30 A, 600 V, fast IGBT
November 2010 Rev 5
STGW35NC60WD STMICROELECTRONICS-STGW35NC60WD Datasheet
554Kb / 14P
   40 A, 600 V ultra fast IGBT
November 2008 Rev 2
STGW40NC60WD STMICROELECTRONICS-STGW40NC60WD_08 Datasheet
377Kb / 14P
   40 A - 600 V - ultra fast IGBT
STGB20NC60V STMICROELECTRONICS-STGB20NC60V Datasheet
407Kb / 16P
   30 A - 600 V - very fast IGBT
STGB19NC60H STMICROELECTRONICS-STGB19NC60H Datasheet
663Kb / 15P
   19 A - 600 V - very fast IGBT
September 2009 Rev 4
STGD3HF60WD STMICROELECTRONICS-STGD3HF60WD Datasheet
228Kb / 10P
   3 A, 600 V ultra fast IGBT
October 2009
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com